công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74ACT00N bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74ACT00N
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD 2-INPUT NAND GATE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74ACT00N bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC74ACT00N Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74ACT00N Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74ACT00N Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74ACT00N Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74ACT00N Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MC74AC00 MC74ACT00
5-3
FACT DATA
AC CHARACTERISTICS (For Figures and Waveforms — See Section 3)
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
74AC
74AC
Unit
Fig.
No.
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
TA = +25°C
CL = 50 pF
TA = –40°C
to +85
°C
CL = 50 pF
Unit
Fig.
No.
Min
Typ
Max
Min
Max
tPLH
Propagation Delay
3.3
2.0
7.0
9.5
2.0
10.0
ns
3-5
tPLH
Propagation Delay
5.0
1.5
6.0
8.0
1.5
8.5
ns
3-5
tPHL
Propagation Delay
3.3
1.5
5.5
8.0
1.0
8.5
ns
3-5
tPHL
Propagation Delay
5.0
1.5
4.5
6.5
1.0
7.0
ns
3-5
* Voltage Range 3.3 V is 3.3 V
±0.3 V.
Voltage Range 5.0 V is 5.0 V
±0.5 V.
DC CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
VCC
(V)
74ACT
74ACT
Unit
Conditions
Symbol
Parameter
VCC
(V)
TA = +25°C
TA =
–40
°C to +85°C
Unit
Conditions
Typ
Guaranteed Limits
VIH
Minimum High Level
Input Voltage
4.5
1.5
2.0
2.0
V
VOUT = 0.1 V
Input Voltage
5.5
1.5
2.0
2.0
V
or VCC – 0.1 V
VIL
Maximum Low Level
Input Voltage
4.5
1.5
0.8
0.8
V
VOUT = 0.1 V
Input Voltage
5.5
1.5
0.8
0.8
V
or VCC – 0.1 V
VOH
Minimum High Level
Output Voltage
4.5
4.49
4.4
4.4
V
IOUT = –50 µA
Output Voltage
5.5
5.49
5.4
5.4
V
*VIN = VIL or VIH
4.5
3.86
3.76
V
IOH
–24 mA
5.5
4.86
4.76
IOH
–24 mA
VOL
Maximum Low Level
Output Voltage
4.5
0.001
0.1
0.1
V
IOUT = 50 µA
Output Voltage
5.5
0.001
0.1
0.1
V
*VIN = VIL or VIH
4.5
0.36
0.44
V
IOL
24 mA
5.5
0.36
0.44
IOL
24 mA
IIN
Maximum Input
Leakage Current
5.5
±0.1
±1.0
µA
VI = VCC, GND
Leakage Current
5.5
±0.1
±1.0
µA
VI = VCC, GND
∆ICCT
Additional Max. ICC/Input
5.5
0.6
1.5
mA
VI = VCC – 2.1 V
IOLD
†Minimum Dynamic
Output Current
5.5
75
mA
VOLD = 1.65 V Max
IOHD
Output Current
5.5
–75
mA
VOHD = 3.85 V Min
ICC
Maximum Quiescent
Supply Current
5.5
4.0
40
µA
VIN = VCC or GND
Supply Current
5.5
4.0
40
µA
VIN = VCC or GND
* All outputs loaded; thresholds on input associated with output under test.
† Maximum test duration 2.0 ms, one output loaded at a time.


Số phần tương tự - MC74ACT00N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74ACT00N ONSEMI-MC74ACT00N Datasheet
148Kb / 10P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
October, 2006 ??Rev. 9
MC74ACT00NG ONSEMI-MC74ACT00NG Datasheet
148Kb / 10P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
October, 2006 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC74ACT00N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT00AF TOSHIBA-TC74HCT00AF_12 Datasheet
202Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC00D-Q100 NXP-74HC00D-Q100 Datasheet
229Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 1-12 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com