công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS4222IRGCT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS4222IRGCT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual-Channel, 14-/12-Bit, 160/125/65MSPS Ultralow-Power ADC
Download  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS4222IRGCT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADS4222IRGCT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS4222IRGCT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS4222IRGCT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS4222IRGCT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS4222IRGCT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS4222IRGCT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS4222IRGCT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS4222IRGCT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS4222IRGCT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 104 page
background image
ADS4222, ADS4225, ADS4226
ADS4242, ADS4245, ADS4246
SBAS533C
– MARCH 2011 – REVISED JUNE 2011
www.ti.com
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ADS4246/ADS4245/ADS4242 (continued)
Typical values are at +25
°C, AVDD = 1.8V, DRVDD = 1.8V, 50% clock duty cycle, –1dBFS differential analog input, LVDS
interface, and 0dB gain, unless otherwise noted. Minimum and maximum values are across the full temperature range:
TMIN = –40°C to TMAX = +85°C, AVDD = 1.8V, and DRVDD = 1.8V.
ADS4246 (160MSPS)
ADS4245 (125MSPS)
ADS4242 (65MSPS)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
MIN
TYP
MAX
MIN
TYP
MAX
UNIT
20-MHz full-scale signal on
channel under observation;
Crosstalk
95
95
95
dB
170-MHz full-scale signal on
other channel
Recovery to within 1%
Clock
Input overload recovery
(of full-scale) for 6dB overload
1
1
1
cycle
with sine-wave input
AC power-supply rejection
For 100mVPP signal on AVDD
PSRR
> 30
> 30
> 30
dB
ratio
supply, up to 10MHz
fIN = 70MHz
Effective number of bits
ENOB
(ADS4245, ADS4242)
11.5
11.5
11.4
LSBs
fIN = 170MHz (ADS4246)
fIN = 70MHz
Differential nonlinearity
DNL
(ADS4245, ADS4242)
–0.97
±0.5
1.7
–0.97
±0.5
1.7
–0.97
±0.5
1.7
LSBs
fIN = 170MHz (ADS4246)
fIN = 70MHz
Integrated nonlinearity
INL
(ADS4245, ADS4242)
±2
±5
±2
±5
±2
±5
LSBs
fIN = 170MHz (ADS4246)
6
Submit Documentation Feedback
Copyright
© 2011, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS4222 ADS4225 ADS4226 ADS4242 ADS4245 ADS4246


Số phần tương tự - ADS4222IRGCT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS4222IRGCT TI1-ADS4222IRGCT Datasheet
3Mb / 97P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-/14-Bit, 65/125/160MSPS Ultralow-Power ADC
MARCH2011
More results

Mô tả tương tự - ADS4222IRGCT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS4222 TI1-ADS4222_14 Datasheet
4Mb / 105P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-/12-Bit, 160/125/65MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4222 TI1-ADS4222_15 Datasheet
3Mb / 88P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-/12-Bit, 160/125/65 MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4126 TI1-ADS4126_14 Datasheet
2Mb / 83P
[Old version datasheet]   12-/14-Bit, 160/250MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4126_1004 TI-ADS4126_1004 Datasheet
1Mb / 77P
[Old version datasheet]   14-/12-Bit, 160/250MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4126 TI-ADS4126 Datasheet
1Mb / 75P
[Old version datasheet]   14-/12-Bit, 160/250MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4126_101 TI-ADS4126_101 Datasheet
1Mb / 79P
[Old version datasheet]   14-/12-Bit, 160/250MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4129 TI1-ADS4129 Datasheet
2Mb / 82P
[Old version datasheet]   14-/12-Bit, 160/250MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4226 TI1-ADS4226 Datasheet
3Mb / 97P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-/14-Bit, 65/125/160MSPS Ultralow-Power ADC
MARCH2011
logo
Linear Technology
LTC2205-14 LINER-LTC2205-14 Datasheet
1Mb / 28P
   14-Bit, 65Msps ADC
LTC2205-14 LINER-LTC2205-14_15 Datasheet
1Mb / 28P
   14-Bit, 65Msps ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com