công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74ACT00 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74ACT00
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD 2-INPUT NAND GATE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74ACT00 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC74ACT00 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74ACT00 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74ACT00 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74ACT00 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74ACT00 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
5-1
FACT DATA
Quad 2Input NAND Gate
• Outputs Source/Sink 24 mA
• ′ACT00 Has TTL Compatible Inputs
13
14
12
11
10
9
8
2
1
3
4
5
6
7
GND
VCC
MAXIMUM RATINGS*
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCC
DC Supply Voltage (Referenced to GND)
–0.5 to +7.0
V
Vin
DC Input Voltage (Referenced to GND)
–0.5 to VCC +0.5
V
Vout
DC Output Voltage (Referenced to GND)
–0.5 to VCC +0.5
V
Iin
DC Input Current, per Pin
±20
mA
Iout
DC Output Sink/Source Current, per Pin
±50
mA
ICC
DC VCC or GND Current per Output Pin
±50
mA
Tstg
Storage Temperature
–65 to +150
°C
* Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation should be restricted to the Recommended
Operating Conditions.
MC74AC00
MC74ACT00
QUAD 2-INPUT
NAND GATE
N SUFFIX
CASE 646-06
PLASTIC
D SUFFIX
CASE 751A-03
PLASTIC


Số phần tương tự - MC74ACT00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74ACT00 ONSEMI-MC74ACT00 Datasheet
148Kb / 10P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
October, 2006 ??Rev. 9
MC74ACT00D ONSEMI-MC74ACT00D Datasheet
148Kb / 10P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
October, 2006 ??Rev. 9
MC74ACT00DG ONSEMI-MC74ACT00DG Datasheet
148Kb / 10P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
October, 2006 ??Rev. 9
MC74ACT00DG ONSEMI-MC74ACT00DG Datasheet
90Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Gate
January, 2015 ??Rev. 10
MC74ACT00DR2 ONSEMI-MC74ACT00DR2 Datasheet
148Kb / 10P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
October, 2006 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC74ACT00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT00AF TOSHIBA-TC74HCT00AF_12 Datasheet
202Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC00D-Q100 NXP-74HC00D-Q100 Datasheet
229Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 1-12 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com