công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPI80N06S-08 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện SPI80N06S-08
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power-Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI80N06S-08 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  SPI80N06S-08 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SPB80N06S-08
SPI80N06S-08, SPP80N06S-08
SIPMOS® Power-Transistor
Features
• N-channel - Normal Level -Enhancement mode
• Automotive AEC Q101 qualified
• MSL1 up to 260°C peak reflow
• 175°C operating temperature
Green Package
• Avalanche test
• Repetive Avalanche up to
Tjmax = 175 °C
VDD=30 V, ID=80 A, VGS=10 V, RG=2.4
• dv /dt rated
T C=25 °C, V GS=10 V
T C=100 °C, V GS=10 V
Maximum ratings, at T j=25 °C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol Conditions
Unit
Continuous drain current
1)
I D
T C=25 °C, V GS=10 V
80
A
T C=100 °C, V GS=10 V
80
Pulsed drain current
2)
I D,pulse
T C=25 °C
320
Avalanche energy, single pulse
E AS
I D=80 A, R GS=25 Ω,
V DD=25 V
700
mJ
Avalanche energy, periodic
2)
E AR
T j=175 °C
30
Reverse diode dv /dt
2)
dv /dt
I D=80 A, V DS=40 V,
di /dt =200 A/µs,
T j,max=175 °C
6
kV/µs
Gate source voltage
V GS
±20
V
Power dissipation
P tot
T C=25 °C
300
W
Operating and storage temperature
T j, T stg
-55 ... +175
°C
IEC climatic category; DIN IEC 68-1
55/175/56
Value
V DS
55
V
R DS(on),max (SMD version)
7.7
m
I D
80
A
Product Summary
PG-TO220-3-1
PG-TO262-3-1
PG-TO263-3-2
Type
Package
Ordering Code
Marking
SPB80N06S-08
PG-TO263-3-2
SP0000-84808
1N0608
SPI80N06S-08
PG-TO262-3-1
SP0000-82518
1N0608
SPP80N06S-08
PG-TO220-3-1
SP0000-84809
1N0608
Rev. 1.0
page 1
2005-06-28


Số phần tương tự - SPI80N06S-08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
SPI80N06S-08 INFINEON-SPI80N06S-08 Datasheet
171Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev. 1.0 2004-11-30
More results

Mô tả tương tự - SPI80N06S-08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com