công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NBXHGA053 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NBXHGA053
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5/3.3 V, 50.00 MHz LVPECL Clock Oscillator LVPECL Differential Output
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXHGA053 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  NBXHGA053 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXHGA053 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXHGA053 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXHGA053 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXHGA053 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXHGA053 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
NBXHGA053
http://onsemi.com
4
Figure 3. Typical Phase Noise Plot
Table 7. RELIABILITY COMPLIANCE
Parameter
Standard
Method
Shock
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2002, Condition B
Solderability
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2003
Vibration
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2007, Condition A
Solvent Resistance
Mechanical
MIL−STD−202, Method 215
Thermal Shock
Environment
MIL−STD−833, Method 1011, Condition A
Moisture Level Sensitivity
Environment
MSL1 260°C per IPC/JEDEC J−STD−020D


Số phần tương tự - NBXHGA053

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBXHGA017 ONSEMI-NBXHGA017 Datasheet
116Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 156.25 MHz LVPECL Clock Oscillator This is a Pb?묯ree Device
April, 2010 ??Rev. 0
NBXHGA017LN1TAG ONSEMI-NBXHGA017LN1TAG Datasheet
116Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 156.25 MHz LVPECL Clock Oscillator This is a Pb?묯ree Device
April, 2010 ??Rev. 0
NBXHGA017LNHTAG ONSEMI-NBXHGA017LNHTAG Datasheet
116Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 156.25 MHz LVPECL Clock Oscillator This is a Pb?묯ree Device
April, 2010 ??Rev. 0
NBXHGA019 ONSEMI-NBXHGA019 Datasheet
116Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 125.00 MHz LVPECL Clock Oscillator
April, 2010 ??Rev. 0
NBXHGA019LN1TAG ONSEMI-NBXHGA019LN1TAG Datasheet
116Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 125.00 MHz LVPECL Clock Oscillator
April, 2010 ??Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - NBXHGA053

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBXSBA024 ONSEMI-NBXSBA024_11 Datasheet
118Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 622.08 MHz LVPECL Clock Oscillator LVPECL Differential Output
April, 2011 ??Rev. 4
NBXSBA045 ONSEMI-NBXSBA045 Datasheet
125Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 345.00 MHz LVPECL Clock Oscillator
March, 2010 ??Rev. 0
NBXSBA046 ONSEMI-NBXSBA046 Datasheet
126Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 172.50 MHz LVPECL Clock Oscillator
March, 2010 ??Rev. 0
NBXHGA019 ONSEMI-NBXHGA019 Datasheet
116Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 125.00 MHz LVPECL Clock Oscillator
April, 2010 ??Rev. 0
NBXSBA051 ONSEMI-NBXSBA051 Datasheet
263Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 533.33 MHz LVPECL Clock Oscillator
July, 2011 ??Rev. 0
NBXSBA031 ONSEMI-NBXSBA031 Datasheet
126Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 340.00 MHz LVPECL Clock Oscillator
March, 2010 ??Rev. 3
NBXSBA025_0910 ONSEMI-NBXSBA025_0910 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 425.00MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXSBA024 ONSEMI-NBXSBA024 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 622.08 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 3
NBXSBA030 ONSEMI-NBXSBA030 Datasheet
125Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 175.00 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXSBA025 ONSEMI-NBXSBA025 Datasheet
123Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 425.00MHz LVPECL Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com