công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CB-9-1 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Analog Devices

tên linh kiện CB-9-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  9-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] Dimensions shown in millimeters
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

CB-9-1 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Analog Devices

  CB-9-1 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
a
9-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP]
(CB-9-1)
Dimensions shown in millimeters
SEATING
PLANE
0.50 BSC
BALL PITCH
1.575
1.515
1.455
1.750
1.690
1.630
0.28
0.24
0.20
0.35
0.32
0.29
0.65
0.59
0.53
BOTTOM VIEW
(BALL SIDE UP)
TOP VIEW
(BALL SIDE DOWN)
A
1
2
3
B
C
BALL 1
IDENTIFIER


Số phần tương tự - CB-9-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CB-96-G1 ETC2-CB-96-G1 Datasheet
752Kb / 5P
   Carrier Board for
More results

Mô tả tương tự - CB-9-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
SSM2375CBZ AD-SSM2375CBZ Datasheet
39Kb / 1P
   Dimensions shown in millimeters
logo
Micrel Semiconductor
MIC5388 MICREL-MIC5388 Datasheet
582Kb / 12P
   Dual 200mA Peak LDO in Wafer Level Chip Scale Package
logo
Xilinx, Inc
CS280 XILINX-CS280 Datasheet
47Kb / 1P
   Ball Chip Scale Package
logo
Analog Devices
RM-8 AD-RM-8 Datasheet
127Kb / 1P
   8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP] Dimensions shown in millimeters
logo
Nexperia B.V. All right...
GAN3R2-100CBE NEXPERIA-GAN3R2-100CBE Datasheet
299Kb / 13P
   100 V, 3.2 mOhm Gallium Nitride (GaN) FET in a 3.5 mm x 2.13 mm Wafer Level Chip-Scale Package (WLCSP)
27 April 2023
logo
List of Unclassifed Man...
TO247 ETC-TO247 Datasheet
39Kb / 2P
   HEXFET TO-247AC Outline Dimensions are shown in millimeters (inches)
logo
Analog Devices
ML-24-5 AD-ML-24-5 Datasheet
163Kb / 1P
   24-Lead Module with Connector Interface. Dimensions shown in millimeters.
BC-148 AD-BC-148 Datasheet
276Kb / 1P
   148-Lead Chip Scale Package Ball Grid Array
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
VMMK-2103 AVAGO-VMMK-2103 Datasheet
222Kb / 2P
   E-pHEMT Amplifier in a Wafer Scale Package (0.5 - 6GHz)
logo
Texas Instruments
TLV5610IYZ TI1-TLV5610IYZ Datasheet
511Kb / 16P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER in a Wafer Chip-Scale Package?봒b-Free/Green
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com