công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXL206 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXL206
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision, 짹5 g, Dual-Axis, High Temperature iMEMS Accelerometer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL206 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADXL206 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADXL206 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADXL206 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADXL206 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXL206 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXL206 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXL206 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL206 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXL206 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
ADXL206
Rev. 0 | Page 5 of 12
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
COM
NC
COM
YOUT
ST
VS2
VS
XOUT
1
2
3
4
NC = NO CONNECT. DO NOT
CONNECT TO THIS PIN.
ADXL206
TOP VIEW
(Not to Scale)
8
7
6
5
+X
Figure 3. Pin Configuration
Table 5. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1, 3
COM
Common.
2
NC
No Connect. Do not connect to this pin.
4
YOUT
Y Channel Output.
5
XOUT
X Channel Output.
6
VS
Supply.
7
VS2
Supply. Must be connected to VS.
8
ST
Self-Test.


Số phần tương tự - ADXL206

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL202 AD-ADXL202 Datasheet
124Kb / 11P
   Low Cost -2 g/-10 g Dual Axis iMEMS Accelerometers with Digital Output
REV. B
ADXL202AE AD-ADXL202AE Datasheet
154Kb / 12P
   Low-Cost -2 g Dual-Axis Accelerometer with Duty Cycle Output
REV. A
ADXL202AQC AD-ADXL202AQC Datasheet
124Kb / 11P
   Low Cost -2 g/-10 g Dual Axis iMEMS Accelerometers with Digital Output
REV. B
ADXL202E AD-ADXL202E Datasheet
154Kb / 12P
   Low-Cost -2 g Dual-Axis Accelerometer with Duty Cycle Output
REV. A
ADXL202E AD-ADXL202E Datasheet
147Kb / 12P
   Low-Cost 2 g Dual-Axis Accelerometer with Duty Cycle Output
More results

Mô tả tương tự - ADXL206

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL103 AD-ADXL103_15 Datasheet
853Kb / 16P
   Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
Rev. E
ADXL203 AD-ADXL203_15 Datasheet
853Kb / 16P
   Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
AD22293Z AD-AD22293Z Datasheet
618Kb / 16P
   Precision 짹1.7 g, 짹5 g, 짹18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS짰 Accelerometer
REV. D
ADXL278 AD-ADXL278_15 Datasheet
169Kb / 12P
   Dual-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
ADXL180 AD-ADXL180 Datasheet
865Kb / 56P
   Configurable, High g, iMEMS Accelerometer
REV. 0
ADXL103 AD-ADXL103 Datasheet
438Kb / 12P
   Precision 짹1.7 g Single/Dual Axis Accelerometer
REV. 0
logo
MEMSIC Semiconductor (T...
MXP7205VF MEMSIC-MXP7205VF Datasheet
603Kb / 12P
   Low Cost 짹5 g Dual-Axis Accelerometer with SPI Interface
Rev.E
logo
Analog Devices
ADXL325 AD-ADXL325 Datasheet
309Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 짹5 g Accelerometer
REV. 0
ADXL323 AD-ADXL323_15 Datasheet
461Kb / 16P
   Small, Low Power, 2-Axis 3 g iMEMS Accelerometer
ADXL330 AD-ADXL330_15 Datasheet
490Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 3 g iMEMS Accelerometer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com