công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADV7511W bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADV7511W
Giải thích chi tiết về linh kiện  165 MHz, High Performance HDMI Transmitter 3D video support
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADV7511W bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADV7511W Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADV7511W Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADV7511W Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADV7511W Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADV7511W Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADV7511W Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADV7511W Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADV7511W Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADV7511W Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
ADV7511W
Rev. 0 | Page 7 of 12
Pin No.
Mnemonic
Type
Description
30
CEC
Input/output
CEC Data Signal.
32
CEC_CLK
Input
CEC clock is an oscillator from 3 MHz to 100 MHz.
33
DDCSCL
Control
Serial Port Data Clock to Sink.
34
DDCSDA
Control
Serial Port Data I/O to Sink.
35
SCL
Control
Serial Port Data Clock Input.
36
SDA
Control
Serial Port Data I/O.
37 to 50, 52, 54 to 62
D[23:0]
Input
Video Data Input
53
CLK
Input
Video Input Clock.
63
DE
Input
Data Enable Signal Input for Digital Video.
64
HSYNC
Input
Horizontal Sync Input.
EPAD
Power
The LQFP has an exposed pad that should be connected to ground.


Số phần tương tự - ADV7511W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADV7511W AD-ADV7511W Datasheet
199Kb / 12P
   165 MHz, High Performance HDMI Transmitter
ADV7511WBSWZ AD-ADV7511WBSWZ Datasheet
199Kb / 12P
   165 MHz, High Performance HDMI Transmitter
ADV7511WBSWZ-RL AD-ADV7511WBSWZ-RL Datasheet
199Kb / 12P
   165 MHz, High Performance HDMI Transmitter
ADV7511W AD-ADV7511W_12 Datasheet
199Kb / 12P
   165 MHz, High Performance HDMI Transmitter
More results

Mô tả tương tự - ADV7511W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADV7511W AD-ADV7511W_12 Datasheet
199Kb / 12P
   165 MHz, High Performance HDMI Transmitter
ADV7513 AD-ADV7513_14 Datasheet
199Kb / 12P
   165 MHz, High Performance HDMI Transmitter
AD9389 AD-AD9389_15 Datasheet
1Mb / 48P
   800 MHz High Performance HDMI/DVI Transmitter
REV. 0
AD9389 AD-AD9389 Datasheet
908Kb / 48P
   800 MHz High Performance HDMI/DVI Transmitter
REV. 0
ADV7511KSTZ-P AD-ADV7511KSTZ-P Datasheet
94Kb / 2P
   225 MHz, High Performance HDMI Transmitter with ARC
Rev. Sp0
ADV7511 AD-ADV7511 Datasheet
94Kb / 2P
   225 MHz, High Performance HDMI Transmitter with ARC
Rev. Sp0
ADV7511KSTZ AD-ADV7511KSTZ Datasheet
94Kb / 2P
   225 MHz, High Performance HDMI Transmitter with ARC
Rev. Sp0
AD9889A AD-AD9889A_15 Datasheet
254Kb / 12P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
REV. 0
AD9889B AD-AD9889B Datasheet
295Kb / 12P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
Rev. PrA
AD9889B AD-AD9889B_07 Datasheet
307Kb / 12P
   High Performance HDMI/DVI Transmitter
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com