công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM1168ASTZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM1168ASTZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super Sequencer and Monitor with Nonvolatile Fault Recording
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM1168ASTZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADM1168ASTZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM1168ASTZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM1168ASTZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM1168ASTZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM1168ASTZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM1168ASTZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM1168ASTZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM1168ASTZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADM1168ASTZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
ADM1168
Rev. 0 | Page 9 of 28
14
12
10
8
6
4
2
0
0
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
ILOAD (µA)
Figure 10. Charge-Pumped VPDO1 (FET Drive Mode) vs. ILOAD
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
06
5
4
3
2
1
ILOAD (mA)
VP1 = 5V
VP1 = 3V
Figure 11. VPDO1 (Strong Pull-Up to VPx) vs. ILOAD
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
06
50
40
30
20
10
ILOAD (µA)
0
VP1 = 5V
VP1 = 3V
Figure 12. VPDO1 (Weak Pull-Up to VPx) vs. ILOAD
2.058
2.038
2.043
2.048
2.053
–40
–20
0
20
40
60
100
80
TEMPERATURE (
°C)
VP1 = 3.0V
VP1 = 4.75V
Figure 13. REFOUT vs. Temperature


Số phần tương tự - ADM1168ASTZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1166 AD-ADM1166 Datasheet
515Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control and Nonvolatile Fault Recording
REV. 0
ADM1166 AD-ADM1166 Datasheet
515Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control and Nonvolatile Fault Recording
REV. 0
ADM1166ACPZ AD-ADM1166ACPZ Datasheet
515Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control and Nonvolatile Fault Recording
REV. 0
ADM1166ACPZ-REEL AD-ADM1166ACPZ-REEL Datasheet
515Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control and Nonvolatile Fault Recording
REV. 0
ADM1166ASUZ AD-ADM1166ASUZ Datasheet
515Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control and Nonvolatile Fault Recording
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADM1168ASTZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1169 AD-ADM1169 Datasheet
511Kb / 33P
   Super Sequencer with Margining Control and Nonvolatile Fault Recording
ADM1260 AD-ADM1260 Datasheet
803Kb / 71P
   Super Sequencer with Interchip Bus and Nonvolatile Fault Recording
ADM1166ACPZ AD-ADM1166ACPZ Datasheet
515Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control and Nonvolatile Fault Recording
REV. 0
ADM1166 AD-ADM1166 Datasheet
515Kb / 32P
   Super Sequencer with Margining Control and Nonvolatile Fault Recording
REV. 0
ADM1266 AD-ADM1266 Datasheet
913Kb / 62P
   Cascadable Super Sequencer Margin Control and Fault Recording
ADM1065 AD-ADM1065_15 Datasheet
369Kb / 28P
   Super Sequencer and Monitor
REV. D
ADM1068 AD-ADM1068 Datasheet
627Kb / 28P
   Super Sequencer??and Monitor
Rev. PrB
ADM1068 AD-ADM1068_15 Datasheet
385Kb / 24P
   Super Sequencer and Monitor
REV. C
ADM1065ASUZ AD-ADM1065ASUZ Datasheet
369Kb / 28P
   Super Sequencer and Monitor
Rev. D
ADM1065 AD-ADM1065 Datasheet
664Kb / 28P
   Super Sequencer-TM and Monitor
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com