công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD5KA9.0 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Solid States Devices, Inc

tên linh kiện STD5KA9.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSDI [Solid States Devices, Inc]
Trang chủ  http://www.ssdi-power.com
Logo SSDI - Solid States Devices, Inc

STD5KA9.0 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Solid States Devices, Inc

  STD5KA9.0 Datasheet HTML 1Page - Solid States Devices, Inc STD5KA9.0 Datasheet HTML 2Page - Solid States Devices, Inc STD5KA9.0 Datasheet HTML 3Page - Solid States Devices, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
NOTE: All specifications are subject to change without notification.
SCD's for these devices should be reviewed by SSDI prior to release.
DATA SHEET #: T00030B
DOC
STD5KA5.0 – STD5KA110
STD5KB5.0 – STD5KB110
Solid State Devices, Inc.
14701 Firestone Blvd * La Mirada, Ca 90638
Phone: (562) 404-4474 * Fax: (562) 404-1773
ssdi@ssdi-power.com * www.ssdi-power.com
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Part
Number
Breakdown Voltage
VBR (note 1)
Reverse
Stand
Off
Voltage
Maximum
Reverse
Leakage
Current
Maximum
Peak Pulse
Current
Maximum
Clamping
Voltage @
IPPM (note 2)
Max
Temperature
Coefficient
Min
Max
@IT
VWM
IR@VWM
IPPM
VC
VBR
For 5% Voltage
Tolerance specify
“B” in place of “A”
VBR
VBR
mA
Volts
ID(µA)
Amps
Volts
%/°C
STD5KA51
STD5KB51
STD5KA54
STD5KB54
STD5KA58
STD5KB58
STD5KA60
STD5KB60
STD5KA64
STD5KB64
STD5KA70
STD5KB70
STD5KA75
STD5KB75
STD5KA78
STD5KB78
STD5KA85
STD5KB85
STD5KA90
STD5KB90
STD5KA100
STD5KB100
STD5KA110
STD5KB110
56.1
56.7
60.0
60.0
64.4
64.4
66.7
66.7
71.1
71.1
77.6
77.8
83.3
83.3
86.7
86.7
94.9
94.4
100
100
111
111
122
122
69.3
62.7
73.3
66.3
78.7
71.2
81.5
73.7
96.9
78.6
95.1
86.0
102
92.1
106.0
95.8
115
104
122
111
136
123
149
135
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
51.0
51.0
54.0
54.0
58.0
58.0
60.0
60.0
64.0
64.0
70.0
70.0
75.0
75.0
78.0
78.0
85.0
85.0
90.0
90.0
100
100
110
110
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
55
61
52
57
49
53
47
52
44
49
40
44
37
41
36
40
33
36
31
34
28
31
26
28
91.1
82.4
96.3
87.1
103
94
107
97
114
103
125
113
134
121
126
126
151
137
160
146
179
162
196
177
0.107
0.107
0.107
0.107
0.107
0.107
0.108
0.108
0.108
0.108
0.108
0.108
0.108
0.108
0.108
0.108
0.110
0.110
0.110
0.110
0.110
0.110
0.112
0.112
For optional high reliability screening or higher zener voltages, consult SSDI MARKETING Department.
Notes:
1.
VBR measured after IT applied for 300 ms. IT = Square Wave Pulse or equivalent.
2.
Surge Current waveform per “Current Pulse Waveform” graph and Derate per “Peak Pulse Power vs. Temperature Derating Curve” graph.


Số phần tương tự - STD5KA9.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Visual Communications C...
STD500BLK VCC-STD500BLK Datasheet
67Kb / 1P
   STD
logo
SamHop Microelectronics...
STD5025NLS SAMHOP-STD5025NLS Datasheet
791Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD5025NLS VBSEMI-STD5025NLS Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
STMicroelectronics
STD50N03L STMICROELECTRONICS-STD50N03L Datasheet
337Kb / 16P
   N-CHANNEL 30V - 9.2mohm - 40A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD50N03L VBSEMI-STD50N03L Datasheet
1,019Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD5KA9.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sensitron
704-15K36T SENSITRON-704-15K36T_09 Datasheet
161Kb / 7P
   Transient Voltage Suppressor, Unidirectional
PHP8.4 SENSITRON-PHP8.4 Datasheet
52Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor, Unidirectional
logo
Solid States Devices, I...
T00006 SSDI-T00006 Datasheet
80Kb / 2P
   UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
T00030B SSDI-T00030B_15 Datasheet
196Kb / 3P
   UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
T00006 SSDI-T00006_15 Datasheet
80Kb / 2P
   UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Sensitron
704-15K36 SENSITRON-704-15K36 Datasheet
170Kb / 7P
   Transient Voltage Suppressor, Unidirectional
logo
Solid States Devices, I...
STA3KA13.6JE SSDI-STA3KA13.6JE_1 Datasheet
74Kb / 2P
   UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
T00004 SSDI-T00004_15 Datasheet
50Kb / 2P
   UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
T00004 SSDI-T00004 Datasheet
50Kb / 2P
   UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
T00030B SSDI-T00030B Datasheet
196Kb / 3P
   UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com