công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVTN16245B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVTN16245B
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V 16-bit transceiver; 3-state Output capability: 64 mA and ??2 mA
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVTN16245B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  74LVTN16245B_11 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245B_11 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245B_11 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245B_11 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245B_11 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245B_11 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245B_11 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245B_11 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVTN16245B_11 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 17 page
background image
74LVTN16245B
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 15 June 2011
3 of 17
NXP Semiconductors
74LVTN16245B
3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Fig 2.
IEC logic symbol
001aak306
G3
3EN1[BA]
1DIR
3EN2[AB]
G6
6EN4[BA]
2DIR
1A0
1A1
1B0
1B1
6EN5[AB]
1
2
1OE
2OE
1A2
1B2
1A3
1B3
1A4
1B4
1A5
1B5
1A6
1B6
1A7
1B7
2A0
2A1
2B0
2B1
4
5
2A2
2B2
2A3
2B3
2A4
2B4
2A5
2B5
2A6
2B6
2A7
2B7


Số phần tương tự - 74LVTN16245B_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVTN16245B NXP-74LVTN16245B_10 Datasheet
155Kb / 17P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
74LVTN16245B PHILIPS-74LVTN16245B_15 Datasheet
221Kb / 17P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 5-5 April 2012
More results

Mô tả tương tự - 74LVTN16245B_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVTN16245B PHILIPS-74LVTN16245B_15 Datasheet
221Kb / 17P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 5-5 April 2012
74LVT_LVTH16245B PHILIPS-74LVT_LVTH16245B_15 Datasheet
261Kb / 19P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 10-1 March 2012
74LVTN16245B NXP-74LVTN16245B_10 Datasheet
155Kb / 17P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
74LVTN16245B NXP-74LVTN16245B Datasheet
101Kb / 16P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 01-29 July 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTN16245B NEXPERIA-74LVTN16245B Datasheet
212Kb / 13P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 6 - 30 October 2018
74LVTH16245B NEXPERIA-74LVTH16245B Datasheet
227Kb / 12P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 12 - 12 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT16245B NXP-74LVT16245B Datasheet
182Kb / 19P
   3.3 V 16-bit transceiver; 3-state
Rev. 07-29 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16543A NEXPERIA-74LVT16543A Datasheet
243Kb / 15P
   3.3 V 16-bit registered transceiver; 3-state
Rev. 4 - 1 April 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT16646A PHILIPS-74LVT16646A_15 Datasheet
122Kb / 21P
   3.3 V 16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 03-12 January 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16646A NEXPERIA-74LVT16646A Datasheet
231Kb / 22P
   3.3 V 16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 03 - 12 January 2005
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com