công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF51JU64VLF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF51JU64VLF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
Download  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF51JU64VLF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MCF51JU64VLF Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JU64VLF Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JU64VLF Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JU64VLF Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JU64VLF Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JU64VLF Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JU64VLF Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JU64VLF Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51JU64VLF Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 71 page
background image
Field
Description
Values
MMM
Memory size (program flash memory)1
• 32 = 32 KB
• 64 = 64 KB
• 128 = 128 KB
T
Temperature range, ambient (°C)
V = –40 to 105
PP
Package identifier
• FM = 32 QFN (5 mm x 5 mm)
• HS = 44 Laminate QFN (5 mm x 5
mm)
• LF = 48 LQFP (7 mm x 7 mm)
• HX = 64 Laminate QFN (9 mm x 9
mm)
• LH = 64 LQFP (10 mm x 10 mm)
1. All parts also have FlexNVM, FlexRAM, and RAM.
2.4 Example
This is an example part number:
MCF51JU128VLH
Terminology and guidelines
3.1 Definition: Operating requirement
An operating requirement is a specified value or range of values for a technical
characteristic that you must guarantee during operation to avoid incorrect operation and
possibly decreasing the useful life of the chip.
3.1.1 Example
This is an example of an operating requirement, which you must meet for the
accompanying operating behaviors to be guaranteed:
Symbol
Description
Min.
Max.
Unit
VDD
1.0 V core supply
voltage
0.9
1.1
V
3
Terminology and guidelines
MCF51JU128 Advance Information Data Sheet, Rev. 0, 05/2011.
4
Preliminary
Freescale Semiconductor, Inc.


Số phần tương tự - MCF51JU64VLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF51JU64VLF FREESCALE-MCF51JU64VLF Datasheet
1Mb / 73P
   MCF51JU128
More results

Mô tả tương tự - MCF51JU64VLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF51QM128 FREESCALE-MCF51QM128 Datasheet
1,012Kb / 69P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
MCF51QH128 FREESCALE-MCF51QH128 Datasheet
1,009Kb / 68P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
MCF51JF128 FREESCALE-MCF51JF128 Datasheet
1Mb / 71P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
MCF51QU128 FREESCALE-MCF51QU128 Datasheet
999Kb / 67P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744765090A WURTH-744765090A Datasheet
1Mb / 5P
   Ambient temperature: -40째C to 110째C (refering to IR)
logo
Freescale Semiconductor...
K60P121M100SF2 FREESCALE-K60P121M100SF2 Datasheet
1Mb / 72P
   K60 Sub-Family Data Sheet Temperature range (ambient): -40 to 105째C
logo
Motorola, Inc
MC68HC08AZ0 MOTOROLA-MC68HC08AZ0 Datasheet
4Mb / 444P
   Advance Information
MC68HC08AZ32 MOTOROLA-MC68HC08AZ32 Datasheet
4Mb / 424P
   Advance Information
MC68HC08AZ60 MOTOROLA-MC68HC08AZ60 Datasheet
3Mb / 452P
   Advance Information
logo
Siemens Semiconductor G...
SAB82C215 SIEMENS-SAB82C215 Datasheet
367Kb / 20P
   ADVANCE INFORMATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com