công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCF51QM128 Datasheet(PDF) 19 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF51QM128
Nội dung chi tiết  Advance Information Temperature range (ambient): -40°C to 105°C
tải về  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 69 page
background image
R2
R1
R4
R3
Bus clock
Data outputs
Data inputs
Figure 4. RGPIO timing diagram
Thermal specifications
5.4.1 Thermal operating requirements
Table 11. Thermal operating requirements
Symbol
Description
Min.
Max.
Unit
TJ
Die junction temperature
–40
125
°C
TA
Ambient temperature
–40
105
°C
5.4.2 Thermal attributes
Board type Symbol
Description
64 LQFP
64
Laminate
QFN
48 LQFP
44
Laminate
QFN
32 QFN
Unit
Notes
Single-layer
(1s)
RθJA
Thermal resistance,
junction to ambient
(natural convection)
73
108
79
108
98
°C/W 1
Four-layer
(2s2p)
RθJA
Thermal resistance,
junction to ambient
(natural convection)
54
69
55
69
33
°C/W 1
Single-layer
(1s)
RθJMA
Thermal resistance,
junction to ambient
(200 ft./min. air speed)
61
91
66
91
81
°C/W 1
Four-layer
(2s2p)
RθJMA
Thermal resistance,
junction to ambient
(200 ft./min. air speed)
48
63
48
63
28
°C/W 1
Table continues on the next page...
5.4
Thermal specifications
MCF51QM128 Advance Information Data Sheet, Rev. 2, 05/2011.
Freescale Semiconductor, Inc.
Preliminary
19



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn