công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCF51QM128 Datasheet(PDF) 13 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF51QM128
Nội dung chi tiết  Advance Information Temperature range (ambient): -40°C to 105°C
tải về  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 69 page
background image
Table 4. Power mode transition operating behaviors
Symbol
Description
Min.
Max.
Unit
Notes
tPOR
After a POR event, amount of time from the point VDD
reaches 1.8 V to execution of the first instruction
across the operating temperature range of the chip.
300
μs
1
RUN → VLLS1 → RUN
• RUN → VLLS1
• VLLS1 → RUN
4.4
TBD
μs
μs
1
RUN → VLLS2 → RUN
• RUN → VLLS2
• VLLS2 → RUN
4.6
TBD
μs
μs
1
RUN → VLLS3 → RUN
• RUN → VLLS3
• VLLS3 → RUN
4.4
TBD
μs
μs
1
RUN → LLS → RUN
• RUN → LLS
• LLS → RUN
4.4
6.5
μs
μs
RUN → VLPS → RUN
• RUN → VLPS
• VLPS → RUN
4.4
4.6
μs
μs
RUN → STOP → RUN
• RUN → STOP
• STOP → RUN
4.4
4.6
μs
μs
1. Normal boot (FTFL_FOPT[LPBOOT] is 1)
5.2.5 Power consumption operating behaviors
Table 5. Power consumption operating behaviors
Symbol
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit
Notes
IDDA
Analog supply current
TBD
mA
1
IDD_RUN
Run mode current — all peripheral clocks
disabled, code executing from RAM
• @ 1.8 V
• @ 3.0 V
13.5
14
TBD
TBD
mA
mA
2
Table continues on the next page...
Nonswitching electrical specifications
MCF51QM128 Advance Information Data Sheet, Rev. 2, 05/2011.
Freescale Semiconductor, Inc.
Preliminary
13



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn