công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF51QM128 bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF51QM128
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF51QM128 bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF51QM128 Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 62Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 63Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 69 page
background image
Table 35. Module signals by GPIO port and pin (continued)
64-pin
48-pin
44-pin
32-pin
Port
Module signal(s)
60
44
40
PTF6
FBa_D1
59
43
39
PTF5
FBa_D2
58
42
38
PTF4
FBa_D3
31
24
22
PTD6
FBa_D4
30
23
21
16
PTA7
FBa_D5
27
22
20
PTD3
FBa_D6
25
21
19
15
PTA6
FBa_D7
44
31
27
PTE7
FBa_RW_b
I2C0 and I2C1
3
PTC6
I2C0_SCL
35
25
23
17
PTB0
I2C0_SCL
4
PTC7
I2C0_SDA
36
26
24
18
PTB1
I2C0_SDA
6
2
PTD1
I2C1_SCL
42
30
PTE5
I2C1_SCL
51
38
34
27
PTC0
I2C1_SCL
5
1
PTD0
I2C1_SDA
43
PTE6
I2C1_SDA
50
37
33
26
PTB7
I2C1_SDA
I2C2 and I2C3
7
3
1
1
PTA0
I2C2_SCL
11
7
5
5
PTA4
I2C2_SCL
8
4
2
2
PTA1
I2C2_SDA
12
8
6
6
PTA5
I2C2_SDA
32
PTD7
I2C3_SCL
37
PTE2
I2C3_SCL
33
PTE0
I2C3_SDA
38
PTE3
I2C3_SDA
SPI0
39
27
25
19
PTB2
SPI0_MISO
55
PTF2
SPI0_MISO
63
47
43
31
PTC4
SPI0_MISO
38
PTE3
SPI0_MOSI
40
28
26
20
PTB3
SPI0_MOSI
56
40
36
PTF3
SPI0_MOSI
Table continues on the next page...
Pinout
MCF51QM128 Advance Information Data Sheet, Rev. 2, 05/2011.
Freescale Semiconductor, Inc.
Preliminary
65


Số phần tương tự - MCF51QM128

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF51QM128 FREESCALE-MCF51QM128 Datasheet
1Mb / 71P
   MCF51QM128
MCF51QM128VHS FREESCALE-MCF51QM128VHS Datasheet
1Mb / 71P
   MCF51QM128
MCF51QM128VLH FREESCALE-MCF51QM128VLH Datasheet
1Mb / 71P
   MCF51QM128
MCF51QM128 FREESCALE-MCF51QM128_12 Datasheet
1Mb / 71P
   MCF51QM128
More results

Mô tả tương tự - MCF51QM128

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF51JU128 FREESCALE-MCF51JU128 Datasheet
1Mb / 71P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
MCF51QH128 FREESCALE-MCF51QH128 Datasheet
1,009Kb / 68P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
MCF51JF128 FREESCALE-MCF51JF128 Datasheet
1Mb / 71P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
MCF51QU128 FREESCALE-MCF51QU128 Datasheet
999Kb / 67P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744765090A WURTH-744765090A Datasheet
1Mb / 5P
   Ambient temperature: -40째C to 110째C (refering to IR)
logo
Freescale Semiconductor...
K60P121M100SF2 FREESCALE-K60P121M100SF2 Datasheet
1Mb / 72P
   K60 Sub-Family Data Sheet Temperature range (ambient): -40 to 105째C
logo
Motorola, Inc
MC68HC08AZ0 MOTOROLA-MC68HC08AZ0 Datasheet
4Mb / 444P
   Advance Information
MC68HC08AZ32 MOTOROLA-MC68HC08AZ32 Datasheet
4Mb / 424P
   Advance Information
MC68HC08AZ60 MOTOROLA-MC68HC08AZ60 Datasheet
3Mb / 452P
   Advance Information
logo
Siemens Semiconductor G...
SAB82C215 SIEMENS-SAB82C215 Datasheet
367Kb / 20P
   ADVANCE INFORMATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com