công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCF51QM128 Datasheet(PDF) 64 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF51QM128
Nội dung chi tiết  Advance Information Temperature range (ambient): -40°C to 105°C
tải về  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 69 page
background image
Table 35. Module signals by GPIO port and pin (continued)
64-pin
48-pin
44-pin
32-pin
Port
Module signal(s)
41
29
PTE4
FBa_AD1
42
30
PTE5
FBa_AD2
43
PTE6
FBa_AD3
44
31
27
PTE7
FBa_AD4
53
PTF0
FBa_AD5
54
PTF1
FBa_AD6
55
PTF2
FBa_AD7
56
40
36
PTF3
FBa_AD8
60
44
40
PTF6
FBa_AD9
61
45
41
PTF7
FBa_AD10
3
PTC6
FBa_AD11
4
PTC7
FBa_AD12
5
1
PTD0
FBa_AD13
6
2
PTD1
FBa_AD14
7
3
1
1
PTA0
FBa_AD15
8
4
2
2
PTA1
FBa_AD16
25
21
19
15
PTA6
FBa_AD17
57
41
37
29
PTC2
FBa_AD18
58
42
38
PTF4
FBa_AD19
40
28
26
20
PTB3
FBa_ALE
39
27
25
19
PTB2
FBa_CS0_b
37
PTE2
FBa_D0
34
PTE1
FBa_D1
33
PTE0
FBa_D2
32
PTD7
FBa_D3
31
24
22
PTD6
FBa_D4
30
23
21
16
PTA7
FBa_D5
29
PTD5
FBa_D6
28
PTD4
FBa_D7
38
PTE3
FBa_OE_b
59
43
39
PTF5
FBa_RW_b
DATA_BUS
8
4
2
2
PTA1
FBa_AD16
39
27
25
19
PTB2
FBa_CS0_b
61
45
41
PTF7
FBa_D0
Table continues on the next page...
Pinout
MCF51QM128 Advance Information Data Sheet, Rev. 2, 05/2011.
64
Preliminary
Freescale Semiconductor, Inc.



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn