công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF51QM128 bảng dữ liệu(PDF) 61 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF51QM128
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF51QM128 bảng dữ liệu(HTML) 61 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF51QM128 Datasheet HTML 57Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 58Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 59Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 60Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 62Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 63Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF51QM128 Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 61 / 69 page
background image
Table 35. Module signals by GPIO port and pin (continued)
64-pin
48-pin
44-pin
32-pin
Port
Module signal(s)
39
27
25
19
PTB2
PTE3
41
29
PTE4
PTE4
42
30
PTE5
PTE5
43
PTE6
PTE6
44
31
27
PTE7
PTE7
PTF
53
PTF0
PTF0
54
PTF1
PTF1
55
PTF2
PTF2
56
40
36
PTF3
PTF3
58
42
38
PTF4
PTF4
59
43
39
PTF5
PTF5
60
44
40
PTF6
PTF6
61
45
41
PTF7
PTF7
5 V VREG
22
18
16
13
VOUT33
21
17
15
12
VREGIN
ADC0
19
15
13
10
ADC0_DP0/
ADC0_SE0
20
16
14
11
ADC0_DM0/
ADC0_SE1
11
7
5
5
PTA4
ADC0_DP1/
ADC0_SE2
12
8
6
6
PTA5
ADC0_DM1/
ADC0_SE3
25
21
19
15
PTA6
ADC0_SE8
26
PTD2
ADC0_SE9
27
22
20
PTD3
ADC0_SE10
28
PTD4
ADC0_SE11
29
PTD5
ADC0_SE12
30
23
21
16
PTA7
ADC0_SE13
31
24
22
PTD6
ADC0_SE14
32
PTD7
ADC0_SE15
38
PTE3
ADC0_SE16
39
27
25
19
PTB2
ADC0_SE17
Table continues on the next page...
Pinout
MCF51QM128 Advance Information Data Sheet, Rev. 2, 05/2011.
Freescale Semiconductor, Inc.
Preliminary
61


Số phần tương tự - MCF51QM128

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF51QM128 FREESCALE-MCF51QM128 Datasheet
1Mb / 71P
   MCF51QM128
MCF51QM128VHS FREESCALE-MCF51QM128VHS Datasheet
1Mb / 71P
   MCF51QM128
MCF51QM128VLH FREESCALE-MCF51QM128VLH Datasheet
1Mb / 71P
   MCF51QM128
MCF51QM128 FREESCALE-MCF51QM128_12 Datasheet
1Mb / 71P
   MCF51QM128
More results

Mô tả tương tự - MCF51QM128

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF51JU128 FREESCALE-MCF51JU128 Datasheet
1Mb / 71P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
MCF51QH128 FREESCALE-MCF51QH128 Datasheet
1,009Kb / 68P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
MCF51JF128 FREESCALE-MCF51JF128 Datasheet
1Mb / 71P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
MCF51QU128 FREESCALE-MCF51QU128 Datasheet
999Kb / 67P
   Advance Information Temperature range (ambient): -40째C to 105째C
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744765090A WURTH-744765090A Datasheet
1Mb / 5P
   Ambient temperature: -40째C to 110째C (refering to IR)
logo
Freescale Semiconductor...
K60P121M100SF2 FREESCALE-K60P121M100SF2 Datasheet
1Mb / 72P
   K60 Sub-Family Data Sheet Temperature range (ambient): -40 to 105째C
logo
Motorola, Inc
MC68HC08AZ0 MOTOROLA-MC68HC08AZ0 Datasheet
4Mb / 444P
   Advance Information
MC68HC08AZ32 MOTOROLA-MC68HC08AZ32 Datasheet
4Mb / 424P
   Advance Information
MC68HC08AZ60 MOTOROLA-MC68HC08AZ60 Datasheet
3Mb / 452P
   Advance Information
logo
Siemens Semiconductor G...
SAB82C215 SIEMENS-SAB82C215 Datasheet
367Kb / 20P
   ADVANCE INFORMATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com