công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK4412 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK4412
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Channel AF Power Amplifier (20W20W min, THD = 1.0%)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK4412 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  STK4412 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK4412 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK4412 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK4412 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK4412 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK4412 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK4412 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
STK4412
No. 2860—4/7
Operating substrate temperature, Tc -
°C
Supply voltage, VCC - V
Frequency, f - Hz
Supply voltage, VCC - V
Output powor, Po - W


Số phần tương tự - STK4412

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK4412 ETC1-STK4412 Datasheet
1Mb / 19P
   Features of the IMST Hybird ICs
More results

Mô tả tương tự - STK4412

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK441 SANYO-STK441 Datasheet
152Kb / 4P
   20W MIN 2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER
STK4803 SANYO-STK4803 Datasheet
162Kb / 3P
   20W MIN 2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER
STK400-030 SANYO-STK400-030 Datasheet
183Kb / 6P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (20W20W20W, THD = 0.4%)
STK405-030 SANYO-STK405-030 Datasheet
151Kb / 6P
   2ch AF Power Amplifier (Split Power Supply) 20W 20 W min, THD =10%?????????
STK4352 SANYO-STK4352 Datasheet
465Kb / 6P
   AF Power Amplifier (7W 7W min, THD = 1.0%)
STK4362 SANYO-STK4362 Datasheet
441Kb / 6P
   AF Power Amplifier (10W 10W min, THD = 1.0%)
STK4432 SANYO-STK4432 Datasheet
244Kb / 7P
   AF Power Amplifier (25W 25W min, THD = 1.0%)
STK4332 SANYO-STK4332 Datasheet
460Kb / 6P
   AF Power Amplifier (5W 5W min, THD = 1.0%)
logo
ON Semiconductor
LA4708N ONSEMI-LA4708N Datasheet
133Kb / 9P
   20W 2-channel BTL AF Power Amplifier for Car Stereo
March, 2014
logo
Sanyo Semicon Device
STK4132II SANYO-STK4132II Datasheet
330Kb / 8P
   2ch AF Power Amplifier (Split Power Supply) 20W 20 W, THD =1%??????????
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com