công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK4362 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK4362
Giải thích chi tiết về linh kiện  AF Power Amplifier (10W 10W min, THD = 1.0%)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK4362 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  STK4362 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK4362 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK4362 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK4362 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK4362 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK4362 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
STK4362
No. 1229—5/6
Operating substrate temperature, Tc -
°C
Output power, PO - W
Area of heat sink, S - cm2
Supply voltage, VCC - V
Frequency, f - Hz
0.5s / div


Số phần tương tự - STK4362

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK4362 ETC1-STK4362 Datasheet
1Mb / 19P
   Features of the IMST Hybird ICs
logo
Sanyo Semicon Device
STK4362V SANYO-STK4362V Datasheet
119Kb / 1P
   2-CHANNEL 6W MIN TO 50W MIN AF POWER AMP (DUAL-SUPPLY)
More results

Mô tả tương tự - STK4362

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK4112II SANYO-STK4112II Datasheet
242Kb / 8P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (10W 10W min, THD = 0.4%)
STK400-010 SANYO-STK400-010 Datasheet
184Kb / 7P
   3ch AF Power Amplifier(Split Power Supply) 10W10W10W,THD=0.4%
STK4352 SANYO-STK4352 Datasheet
465Kb / 6P
   AF Power Amplifier (7W 7W min, THD = 1.0%)
logo
NEC
UPC1238 NEC-UPC1238 Datasheet
270Kb / 6P
   10W AF POWER AMPLIFIER
logo
Sanyo Semicon Device
STK4432 SANYO-STK4432 Datasheet
244Kb / 7P
   AF Power Amplifier (25W 25W min, THD = 1.0%)
STK4332 SANYO-STK4332 Datasheet
460Kb / 6P
   AF Power Amplifier (5W 5W min, THD = 1.0%)
STK4412 SANYO-STK4412 Datasheet
217Kb / 7P
   2-Channel AF Power Amplifier (20W20W min, THD = 1.0%)
logo
STMicroelectronics
TDA7497 STMICROELECTRONICS-TDA7497 Datasheet
40Kb / 5P
   10W10W10W/15W TRIPLE AMPLIFIER
logo
Sanyo Semicon Device
STK4050II SANYO-STK4050II Datasheet
82Kb / 3P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (200W min, THD = 0.4%)
STK4036II SANYO-STK4036II Datasheet
69Kb / 3P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (50W min, THD = 0.4%)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com