công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFY405 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BFY405
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiRel NPN Silicon RF Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BFY405 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  BFY405 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BFY405 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BFY405 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BFY405 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
BFY405
IFAG IMM RDP D HIR
1 of 4
V2, February 2011
HiRel NPN Silicon RF Transistor
HiRel Discrete and Microwave Semiconductor
For Low Current Applications
For Oscillators up to 12 GHz
Noise Figure F = 1.15 dB at 1.8 GHz
Outstanding Gms = 23dB at 1.8 GHz
Hermetically sealed microwave package
Transition Frequency f
T = 20 GHz
SIEGET25-Line
Infineon Technologies Grounded Emitter Transistor-
25 GHz fT-Line
Space Qualified
ESA/SCC Detail Spec. No.: 5611/008
Type Variant No. 01
ESD: Electrostatic discharge sensitive device,
observe handling precautions!
Type
Marking
Ordering Code
Pin Configuration
1
2
3
4
Package
BFY405 (ql)
-
see below
C
E
B
E
Micro-X
(ql) Quality Level:
P: Professional Quality
H: High Rel Quality
S: Space Quality
ES: ESA Space Quality
(see order instructions for ordering example)
1
2
3
4


Số phần tương tự - BFY405

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BFY405 INFINEON-BFY405 Datasheet
434Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY405ES INFINEON-BFY405ES Datasheet
434Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY405H INFINEON-BFY405H Datasheet
434Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY405P INFINEON-BFY405P Datasheet
434Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY405S INFINEON-BFY405S Datasheet
434Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
More results

Mô tả tương tự - BFY405

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BFY420 INFINEON-BFY420 Datasheet
406Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY193 INFINEON-BFY193_11 Datasheet
149Kb / 4P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
V2, February 2011
BFY182 INFINEON-BFY182 Datasheet
29Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 1999
BFY183 INFINEON-BFY183 Datasheet
42Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
Jul. 0101
BFY196 INFINEON-BFY196 Datasheet
437Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY182 INFINEON-BFY182_11 Datasheet
148Kb / 4P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
V2, February 2011
BFY420 INFINEON-BFY420_11 Datasheet
145Kb / 4P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
V2, February 2011
BFY405 INFINEON-BFY405 Datasheet
434Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY183 INFINEON-BFY183_11 Datasheet
149Kb / 4P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
V2, February 2011
BFY180 INFINEON-BFY180 Datasheet
29Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com