công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFY196 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BFY196
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiRel NPN Silicon RF Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BFY196 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  BFY196_11 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BFY196_11 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BFY196_11 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BFY196_11 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
BFY196
IFAG IMM RPD D HIR
2 of 4
V2, February 2011
Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Values
Unit
Collector-emitter voltage
VCEO
12
V
Collector-emitter voltage, VBE=0
VCES
20
V
Collector-base voltage
VCBO
20
V
Emitter-base voltage
VEBO
2
V
Collector current
IC
100
mA
Base current
IB
12
1)
mA
Total power dissipation,
TS  105°C
2), 3)
Ptot
700
mW
Junction temperature
Tj
200
C
Operating temperature range
Top
-65...+200
C
Storage temperature range
Tstg
-65...+200
C
Thermal Resistance
Junction-soldering point
3.)
Rth JS
< 135
K/W
Notes.:
1) The maximum permissible base current for VFBE measurements is 50mA (spot-
measurement duration < 1s)
2) At TS = + 105 °C. For TS > + 105 °C derating is required.
3) TS is measured on the collector lead at the soldering point to the pcb.
Electrical Characteristics
at TA=25°C; unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
DC Characteristics
Collector-base cutoff current
VCB = 20 V, IE = 0
ICBO
-
-
100
µA
Collector-emitter cutoff current
VCE = 12 V, IB = 1µA
1.)
ICEX
-
-
1000
µA
Collector-base cutoff current
VCB = 10 V, IE = 0
ICBO
-
-
50
nA
Emitter base cuttoff current
VEB = 2 V, IC = 0
IEBO
-
-
25
A
Emitter base cuttoff current
VEB = 1 V, IC = 0
IEBO
-
-
0.5
A
Notes:
1.) This Test assures V(BR)CE0 > 12V


Số phần tương tự - BFY196_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BFY196H INFINEON-BFY196H Datasheet
437Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY196P INFINEON-BFY196P Datasheet
437Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY196S INFINEON-BFY196S Datasheet
437Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
More results

Mô tả tương tự - BFY196_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BFY420 INFINEON-BFY420 Datasheet
406Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY193 INFINEON-BFY193_11 Datasheet
149Kb / 4P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
V2, February 2011
BFY182 INFINEON-BFY182 Datasheet
29Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 1999
BFY183 INFINEON-BFY183 Datasheet
42Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
Jul. 0101
BFY196 INFINEON-BFY196 Datasheet
437Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY182 INFINEON-BFY182_11 Datasheet
148Kb / 4P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
V2, February 2011
BFY420 INFINEON-BFY420_11 Datasheet
145Kb / 4P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
V2, February 2011
BFY405 INFINEON-BFY405_11 Datasheet
145Kb / 4P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
V2, February 2011
BFY405 INFINEON-BFY405 Datasheet
434Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
BFY183 INFINEON-BFY183_11 Datasheet
149Kb / 4P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
V2, February 2011
BFY180 INFINEON-BFY180 Datasheet
29Kb / 5P
   HiRel NPN Silicon RF Transistor
September 99
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com