công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện 93-22SURSYGC-S530-A3-TR8
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance SMD LED with Reflector
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd 93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd 93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd 93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd 93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd 93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd 93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd 93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd 93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.
Technical Data Sheet
High Performance SMD LED with Reflector
93-22SURSYGC/S530-A3/TR8
Everlight Electronics Co., Ltd
http://www.everlight.com
Rev. 1
Page: 3 of 11
Device No.: DSE-0000403
Prepared date: 20-Nov-2007
Prepared by: Josh Chou
Absolute Maximum Ratings @Ta=25℃
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Reverse Voltage
VR
5
V
SUR
Forward Current
IF
SYG
25
mA
SUR
Peak Forward Current
(Duty 1/10 @ 1KHz)
IFP
SYG
60
mA
SUR
Power Dissipation
Pd
SYG
60
mW
Electrostatic
Discharge(HBM)
ESD
2000
V
Operating Temperature
Topr
-40 ~ +85
Storage Temperature
Tstg
-40~ +100
Soldering Temperature
Tsol
Reflow Soldering : 260 ℃ for 10 sec.
Hand Soldering : 350 ℃ for 3 sec.


Số phần tương tự - 93-22SURSYGC-S530-A3-TR8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Everlight Electronics C...
93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 EVERLIGHT-93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 Datasheet
212Kb / 11P
   High Performance SMD LED with Reflector
More results

Mô tả tương tự - 93-22SURSYGC-S530-A3-TR8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Everlight Electronics C...
96-22UBC EVERLIGHT-96-22UBC Datasheet
96Kb / 6P
   High performance SMD LED with Reflector
96-22SUBC EVERLIGHT-96-22SUBC Datasheet
118Kb / 6P
   High performance SMD LED with Reflector
96-22SUGC EVERLIGHT-96-22SUGC Datasheet
95Kb / 6P
   High performance SMD LED with Reflector
G6R7C-B01 EVERLIGHT-G6R7C-B01 Datasheet
237Kb / 12P
   High performance SMD LED with Reflector
S530-A3-TR8 EVERLIGHT-S530-A3-TR8 Datasheet
230Kb / 11P
   High Performance SMD LED with Reflector
93-21SYGC EVERLIGHT-93-21SYGC Datasheet
228Kb / 9P
   High Performance SMD LED with Reflector
93-21UBC EVERLIGHT-93-21UBC Datasheet
136Kb / 10P
   High Performance SMD LED with Reflector
93-21UYOC EVERLIGHT-93-21UYOC Datasheet
156Kb / 9P
   High Performance SMD LED with Reflector
96-22SURC EVERLIGHT-96-22SURC Datasheet
104Kb / 6P
   High performance SMD LED with Reflector
97-22SUBC EVERLIGHT-97-22SUBC Datasheet
99Kb / 7P
   High performance SMD LED with Reflector
93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 EVERLIGHT-93-22SURSYGC-S530-A3-TR8 Datasheet
212Kb / 11P
   High Performance SMD LED with Reflector
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com