công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLPGE18TP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TLPGE18TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Panel Circuit Indicator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLPGE18TP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TLPGE18TP_09 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLPGE18TP_09 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLPGE18TP_09 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLPGE18TP_09 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLPGE18TP_09 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLPGE18TP_09 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLPGE18TP_09 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLPGE18TP_09 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
TL(PGE,FGE,GE,PYE)18TP(F)
2009-01-26
1
TOSHIBA InGaAℓP LED
TLPGE18TP(F),TLFGE18TP(F),TLGE18TP(F),TLPYE18TP(F)
Panel Circuit Indicator
• φ5mm package
• InGaAℓP technology
• Transparent lens
• Lineup: 3 colors (pure green, green, pure yellow)
• High intensity light emission
• Excellent low current light output
• Stopper lead type is also available
TLPGE18T(F), TLFGE18T(F), TLGE18T(F), TLPYE18T(F)
• Applications : Various types of information panels, backlightings, etc.
Lineup
Product Name
Color
Material
TLPGE18TP(F)
Pure Green
TLFGE18TP(F)
Green
TLGE18TP(F)
Green
TLPYE18TP(F)
Pure Yellow
P
InGaAl
Unit: mm
JEDEC
JEITA
TOSHIBA
4-5AN2
Weight: 0.31 g (typ.)
For part availability and ordering information please call Toll Free: 800.984.5337
Website: www.marktechopto.com | Email: info@marktechopto.com
Optoelectronics
Marktech


Số phần tương tự - TLPGE18TP_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TLPGE18TP TOSHIBA-TLPGE18TP_07 Datasheet
206Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
More results

Mô tả tương tự - TLPGE18TP_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TLGC160 TOSHIBA-TLGC160 Datasheet
182Kb / 4P
   PANEL CIRCUIT INDICATOR
TLGD262 TOSHIBA-TLGD262 Datasheet
184Kb / 4P
   PANEL CIRCUIT INDICATOR
TLRM1108 TOSHIBA-TLRM1108 Datasheet
328Kb / 15P
   Panel Circuit Indicator
TLOE17T TOSHIBA-TLOE17T Datasheet
180Kb / 8P
   Panel Circuit Indicator
TLRH180P TOSHIBA-TLRH180P Datasheet
143Kb / 4P
   Panel Circuit Indicator
S4F42Q1 TOSHIBA-S4F42Q1 Datasheet
313Kb / 8P
   PANEL CIRCUIT INDICATOR
TLRMK37TPK53MT1 TOSHIBA-TLRMK37TPK53MT1 Datasheet
372Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
TLWJ1100 TOSHIBA-TLWJ1100 Datasheet
278Kb / 9P
   Panel Circuit Indicator
TLFGE19CP TOSHIBA-TLFGE19CP Datasheet
205Kb / 3P
   Panel Circuit Indicator
TLRH1032 TOSHIBA-TLRH1032 Datasheet
302Kb / 17P
   Panel Circuit Indicator
TLRH1106 TOSHIBA-TLRH1106 Datasheet
327Kb / 14P
   Panel Circuit Indicator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com