công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK4042V bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK4042V
Giải thích chi tiết về linh kiện  AF Power Amplifier (Split Power Supply) (80 W min, THD = 0.08%)?
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK4042V bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  STK4042V Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK4042V Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK4042V Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK4042V Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK4042V Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
STK4042V
No. 4390-2/5
Operating Characteristics
at Ta = 25°C, VCC = ±45 V, RL = 8 Ω, VG = 40 dB, Rg = 600 Ω, 100k LPF ON, RL (non-inductive)
Note: Use rated power supply for test unless otherwise specified.
*1
When measuring permissible load short time and output noise voltage use transformer power supply indicated below.
*2
Output noise voltage represents the peak value on the rms scale (VTVM). The noise voltage waveform does not include the pulse noise.
Equivalent Circuit
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
Quiescent current
ICCO
VCC = ±54 V
15
120
mA
Output power
PO (1)
THD = 0.08%, f = 20 Hz to 20 kHz
80
W
Total harmonic distortion
THD
PO = 1.0 W, f = 1 kHz
0.08
%
Frequency response
fL, fH
PO = 1.0 W,
+0
dB
20 to 50k
Hz
–3
Input resistance
ri
PO = 1.0 W, f = 1 kHz
55
k
Output noise voltage
VNO *2
VCC = ±54 V, Rg =10 kΩ
1.2
mVrms
Neutral voltage
VN
VCC = ±54 V
–70
0
+70
mV


Số phần tương tự - STK4042V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK4042V ETC1-STK4042V Datasheet
1Mb / 19P
   Features of the IMST Hybird ICs
More results

Mô tả tương tự - STK4042V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK4044V SANYO-STK4044V Datasheet
254Kb / 7P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (100 W min, THD = 0.08%)?
STK4036V SANYO-STK4036V Datasheet
266Kb / 9P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (50 W min, THD = 0.08%)?
STK4046V SANYO-STK4046V Datasheet
50Kb / 3P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (120 W min, THD = 0.08%)
STK4050V SANYO-STK4050V Datasheet
51Kb / 3P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (200 W min, THD = 0.08%)
STK4026V SANYO-STK4026V Datasheet
257Kb / 9P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (25 W min, THD = 0.08%)???
STK4028V SANYO-STK4028V Datasheet
255Kb / 9P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (30 W min, THD = 0.08%)?
STK4024V SANYO-STK4024V Datasheet
328Kb / 5P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (20 W min, THD = 0.08%)
STK4040V SANYO-STK4040V Datasheet
261Kb / 9P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (70 W min, THD = 0.08%)?
STK4131V SANYO-STK4131V Datasheet
51Kb / 3P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (20 W 20 W min, THD = 0.08%)
STK4121V SANYO-STK4121V Datasheet
59Kb / 3P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (15 W 15 W min, THD = 0.08 %)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com