công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM431SA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor |
|
LM431SA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor |
3 / 11 page LM431SA/LM431SB/LM431SC 3 Electrical Characteristics (TA = +25°C, unless otherwise specified) Note1 TMIN = -25°C, TMAX = +85°C Parameter Symbol Conditions LM431SA LM431SB LM431SC Unit Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Reference Input Voltage VREF VKA=VREF, IKA=10mA 2.450 2.500 2.550 2.470 2.495 2.520 2.482 2.495 2.508 V Deviation of Reference Input Voltage Over- Temperature ΔVREF/ ΔT VKA=VREF, IKA=10mA TMIN≤TA≤TMAX - 4.5 17 - 4.5 17 - 4.5 17 mV Ratio of Change in Reference Input Voltage to the Change in Cathode Voltage ΔVREF/ ΔVKA IKA =10mA ΔVKA=10V- VREF - -1.0 -2.7 - -1.0 -2.7 - -1.0 -2.7 mV/V ΔVKA=36V- 10V - -0.5 -2.0 - -0.5 -2.0 - -0.5 -2.0 Reference Input Current IREF IKA=10mA, R1=10KΩ,R2=∞ - 1.5 4 - 1.5 4 - 1.5 4 μA Deviation of Reference Input Current Over Full Temperature Range ΔIREF/ΔT IKA=10mA, R1=10KΩ,R2=∞ TA =Full Range - 0.4 1.2 - 0.4 1.2 - 0.4 1.2 μA Minimum Cathode Current for Regulation IKA(MIN) VKA=VREF - 0.45 1.0 - 0.45 1.0 - 0.45 1.0 mA Off -Stage Cathode Current IKA(OFF) VKA=36V, VREF=0 - 0.05 1.0 - 0.05 1.0 - 0.05 1.0 μA Dynamic Impedance ZKA VKA=VREF, IKA=1 to 100mA ,f ≥1.0kHz - 0.15 0.5 - 0.15 0.5 - 0.15 0.5 Ω |
Số phần tương tự - LM431SA_11 |
|
Mô tả tương tự - LM431SA_11 |