công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK400-010 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK400-010
Giải thích chi tiết về linh kiện  AF Power Amplifier (Split Power Supply) (25 W 25 W 25 W min, THD = 0.4%)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK400-010 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

  STK400-010 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK400-010 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK400-010 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK400-010 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK400-010 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK400-010 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK400-010 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK400-010 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK400-010 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
STK400-040
No. 4339-7/9
Pd = 38W (1/10 PO max = during 2.5W)
Output power per single channel, PO/ch – W
Output power per single channel, PO/ch – W
Output power, PO – W
Output power, PO – W
3-channels driven
simultaneously
3-channels driven
simultaneously
Figure 1
Figure 2


Số phần tương tự - STK400-010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK400-010 SANYO-STK400-010 Datasheet
184Kb / 7P
   3ch AF Power Amplifier(Split Power Supply) 10W10W10W,THD=0.4%
STK400-010 SANYO-STK400-010 Datasheet
259Kb / 8P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (25 W 25 W min, THD = 0.4%)?
STK400-010 SANYO-STK400-010 Datasheet
186Kb / 7P
   2ch AF Power Amplifier (Split Power Supply) 15 W 15 W, THD = 0.08%??????
STK400-010 SANYO-STK400-010 Datasheet
403Kb / 10P
   3-Channel AF Power Amplifier (Split Power Supply) (15 W 15 W 15 W min, THD = 0.4 %)
STK400-010 SANYO-STK400-010 Datasheet
528Kb / 9P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (30 W 30 W min, THD = 0.4%)
More results

Mô tả tương tự - STK400-010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK401-040 SANYO-STK401-040 Datasheet
259Kb / 8P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (25 W 25 W min, THD = 0.4%)?
STK400-490 SANYO-STK400-490 Datasheet
267Kb / 8P
   3ch AF Power Amplifier (Split Power Supply) (25 W 25 W 25 W, THD = 0.4%)?
STK4026II SANYO-STK4026II Datasheet
110Kb / 4P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (25 W min, THD = 0.4%)???
STK4026V SANYO-STK4026V Datasheet
257Kb / 9P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (25 W min, THD = 0.08%)???
STK401-090 SANYO-STK401-090 Datasheet
516Kb / 9P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (50 W 50 W min, THD = 0.4%)
STK401-120 SANYO-STK401-120 Datasheet
245Kb / 8P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (80 W 80 W min, THD = 0.4%)?
STK401-070 SANYO-STK401-070 Datasheet
258Kb / 9P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (40 W 40 W min, THD = 0.4%)?
STK401-080 SANYO-STK401-080 Datasheet
256Kb / 9P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (45 W 45 W min, THD = 0.4%)???
STK401-110 SANYO-STK401-110 Datasheet
243Kb / 8P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (70 W 70 W min, THD = 0.4%)?
STK401-020 SANYO-STK401-020 Datasheet
464Kb / 9P
   AF Power Amplifier (Split Power Supply) (15 W 15 W min, THD = 0.4%)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com