công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

QXX30LH5TP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Littelfuse

tên linh kiện QXX30LH5TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  30 Amp / 35 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

QXX30LH5TP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Littelfuse

  QXX30LH5TP Datasheet HTML 1Page - Littelfuse QXX30LH5TP Datasheet HTML 2Page - Littelfuse QXX30LH5TP Datasheet HTML 3Page - Littelfuse QXX30LH5TP Datasheet HTML 4Page - Littelfuse QXX30LH5TP Datasheet HTML 5Page - Littelfuse QXX30LH5TP Datasheet HTML 6Page - Littelfuse QXX30LH5TP Datasheet HTML 7Page - Littelfuse QXX30LH5TP Datasheet HTML 8Page - Littelfuse QXX30LH5TP Datasheet HTML 9Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
145
Revised: November 1, 2010 05:04 PM
©2010 Littelfuse, Inc
Teccor® brand Thyristors
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to http://www.littelfuse.com for current information.
35 Amp Standard & 30 / 35 Amp Alternistor (High Commutation) Triacs
Qxx30xHx & Qxx35xx & Qxx35xHx Series
Packing Options
Part Number
Marking
Weight
Packing Mode
Base Quantity
Qxx30LH5
Qxx30LH5
2.20 g
Bulk
500
Qxx30LH5TP
Qxx30LH5
2.20 g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx35RH5
Qxx35RH5
2.20 g
Bulk
500
Qxx35RH5TP
Qxx35RH5
2.20 g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx35NH5TP
Qxx35NH5
1.60 g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx35NH5RP
Qxx35NH5
1.60 g
Embossed Carrier
500
Qxx35P5
Qxx35P5
21.4 g
Bulk
200
Note: xx = Voltage
Gate
MT1
MT2
0.512 (13.0) Arbor
Hole Dia.
0.945
(24.0)
0.63
(16.0)
1.01
(25.7)
12.99
(330.0)
0.827
(21.0)
0.157
(4.0)
Direction of Feed
Dimensions
are in inches
(and millimeters).
*
* Cover tape
0.059 DIA
(1.5)
TO-263 Embossed Carrier Reel Pack (RP) Specifications
Meets all EIA-481-2 Standards
DEVICE TYPE
Q : Triac or Alternistor Triac
CURRENT
30 : 30A
35 : 35A
PACKAGE TYPE
L : TO-220 Isolated
R : TO-220 Non-Isolated
N : TO-263 (D2-PAK)
P : FASTPAK
VOLTAGE
40 : 400V
60 : 600V
80 : 800V
SENSITIVITY & TYPE
Standard Triac
5 : 50mA (QI, II, III)
Alternistor Triac
H5 : 50mA (QI, II, III)
Q 60 35 P 5
Part Numbering System
Part Marking System
FASTPAK (P Package)
YMXXX
Q6035P5
®
®
®
MY
M
Y
Q6030RH5
Q6030LH5


Số phần tương tự - QXX30LH5TP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
QXX3 LITTELFUSE-QXX3 Datasheet
385Kb / 10P
   0.8 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
More results

Mô tả tương tự - QXX30LH5TP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
LXX8E3 LITTELFUSE-LXX8E3 Datasheet
385Kb / 10P
   0.8 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
QXX12LH2 LITTELFUSE-QXX12LH2 Datasheet
923Kb / 8P
   12 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
Q6006LH456 LITTELFUSE-Q6006LH456 Datasheet
1Mb / 14P
   6 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
LXX04L3 LITTELFUSE-LXX04L3 Datasheet
403Kb / 10P
   4 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
QXX10L4 LITTELFUSE-QXX10L4 Datasheet
967Kb / 9P
   10 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
QXX40KH6 LITTELFUSE-QXX40KH6 Datasheet
216Kb / 7P
   40 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
QXX25R5 LITTELFUSE-QXX25R5 Datasheet
278Kb / 11P
   25 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
Q6004L4 LITTELFUSE-Q6004L4 Datasheet
905Kb / 10P
   4 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
Q6016LH456 LITTELFUSE-Q6016LH456 Datasheet
974Kb / 9P
   15 Amp and 16 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC
QXX15L5 LITTELFUSE-QXX15L5 Datasheet
1,006Kb / 9P
   15 Amp and 16 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com