công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSBH0370NY_F116 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSBH0370NY_F116
Giải thích chi tiết về linh kiện  Green Mode Fairchild Power Switch
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBH0370NY_F116 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FSBH0370NY_F116 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBH0370NY_F116 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBH0370NY_F116 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FSBH0370NY_F116 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FSBH0370NY_F116 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FSBH0370NY_F116 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FSBH0370NY_F116 Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FSBH0370NY_F116 Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor FSBH0370NY_F116 Datasheet HTML 15Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
© 2010 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FSBH0F70A_F116, FSBH0170/0270/0370_F116 • Rev. 1.0.1
11
Typical Characteristics
Figure 22.
VFB-G vs. Temperature
Figure 23.
VFB-ZDC vs. Temperature
Figure 24.
IDD-ZDC vs. Temperature
Figure 25.
tD-OLP vs. Temperature
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Temperature(°C)
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Temperature(°C)
2.42
2.44
2.46
2.48
2.50
2.52
2.54
2.56
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Temperature(°C)
51.5
52.0
52.5
53.0
53.5
54.0
54.5
55.0
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Temperature(°C)


Số phần tương tự - FSBH0370NY_F116

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBH0370NY FAIRCHILD-FSBH0370NY Datasheet
708Kb / 16P
   Green Mode Fairchild Power Switch (FPS??
FSBH0370NY FAIRCHILD-FSBH0370NY Datasheet
801Kb / 16P
   Green Mode Fairchild Power Switch
More results

Mô tả tương tự - FSBH0370NY_F116

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSCM0465R FAIRCHILD-FSCM0465R Datasheet
450Kb / 20P
   Green Mode Fairchild Power Switch
FSQ100 FAIRCHILD-FSQ100 Datasheet
741Kb / 12P
   Green Mode Fairchild Power Switch
FSL127H FAIRCHILD-FSL127H Datasheet
1Mb / 15P
   Green Mode Fairchild Power Switch
FSQ0765RQ FAIRCHILD-FSQ0765RQ Datasheet
3Mb / 19P
   Green-Mode Fairchild Power Switch
FSDM0465RE FAIRCHILD-FSDM0465RE Datasheet
519Kb / 21P
   Green Mode Fairchild Power Switch
FSDH321 FAIRCHILD-FSDH321_04 Datasheet
510Kb / 20P
   Green Mode Fairchild Power Switch
FSBH0F70A FAIRCHILD-FSBH0F70A_10 Datasheet
801Kb / 16P
   Green Mode Fairchild Power Switch
FSGM0465RB FAIRCHILD-FSGM0465RB Datasheet
927Kb / 18P
   Green-Mode Fairchild Power Switch
FSGM0765R FAIRCHILD-FSGM0765R Datasheet
823Kb / 18P
   Green-Mode Fairchild Power Switch
FSL137H FAIRCHILD-FSL137H_10 Datasheet
1Mb / 15P
   Green Mode Fairchild Power Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com