công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4862G-D08-T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện LM4862G-D08-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUDIO POWER AMPLIFIER WITH SHUTDOWN MODE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

LM4862G-D08-T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  LM4862G-D08-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies LM4862G-D08-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies LM4862G-D08-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies LM4862G-D08-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies LM4862G-D08-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
LM4862
Preliminary
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R502-314.b
ABSOLUTE MAXIMUM RATING (Ta=25°С unless otherwise specified.)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Supply Voltage
VDD
6.0
V
Input Voltage
VIN
-0.3 ~ +(0.3+VDD)
V
DIP-8
500
mW
Power Dissipation
SOP-8
PD
300
mW
Infrared (15 sec.)
220
°С
Junction Temperature
TJ
+150
°С
Storage Temperature
TSTG
-65 ~ +150
°С
Note: Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.
Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC=5V, f=1kHz, Ta=25°С unless otherwise specified.)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN TYP MAX UNIT
Supply Voltage
VDD
2.0
5.5
V
Output Offset Voltage
VOS
VIN=0V
5.0
50
mV
Quiescent Power Supply Current
IDD
VIN=0V, IO=0A
6.5
12.0
mA
Shutdown Current
ISD
VPIN1=VDD
0.6
µA
THD=1%, f=1kHz, RL=8Ω
500
mW
Output Power
PO
THD=10%, f=1kHz, RL=8Ω
800
mW
Total Harmonic Distortion
THD
f=1kHz, RL=8Ω, Po = 500mW
0.5
%
Power Supply Rejection Ratio
PSRR
VCC=4.9V ~ 5.1V
60
dB


Số phần tương tự - LM4862G-D08-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LM4862G-D08-T UTC-LM4862G-D08-T Datasheet
153Kb / 4P
   AUDIO POWER AMPLIFIER WITH SHUTDOWN MODE
More results

Mô tả tương tự - LM4862G-D08-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SG Micro Corp
SGM4871 SGMICRO-SGM4871 Datasheet
331Kb / 12P
   Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
logo
Unisonic Technologies
LM4862 UTC-LM4862_15 Datasheet
153Kb / 4P
   AUDIO POWER AMPLIFIER WITH SHUTDOWN MODE
logo
National Semiconductor ...
LM4861 NSC-LM4861_03 Datasheet
276Kb / 12P
   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4819 NSC-LM4819 Datasheet
616Kb / 21P
   350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4871 NSC-LM4871 Datasheet
243Kb / 8P
   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
logo
Unisonic Technologies
PA4819 UTC-PA4819_15 Datasheet
285Kb / 7P
   350mW AUDIO POWER AMPLIFIER WITH SHUTDOWN MODE
logo
National Semiconductor ...
LM4991 NSC-LM4991 Datasheet
543Kb / 15P
   3W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4818 NSC-LM4818 Datasheet
431Kb / 16P
   350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4861 NSC-LM4861 Datasheet
218Kb / 8P
   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4882 NSC-LM4882 Datasheet
445Kb / 12P
   250mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com