công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL-5125-1490-XFS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Optoway Technology Inc

tên linh kiện DL-5125-1490-XFS
Giải thích chi tiết về linh kiện  1490 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQWDFB LD WITH PIGTAIL
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTOWAY [Optoway Technology Inc]
Trang chủ  http://www.optoway.com.tw
Logo OPTOWAY - Optoway Technology Inc

DL-5125-1490-XFS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Optoway Technology Inc

  DL-5125-1490-XFS Datasheet HTML 1Page - Optoway Technology Inc DL-5125-1490-XFS Datasheet HTML 2Page - Optoway Technology Inc DL-5125-1490-XFS Datasheet HTML 3Page - Optoway Technology Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Optoway
DL-5300-1490
********************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************
OPTOWAY TECHNOLOGY INC.
No.38, Kuang Fu S. Road, Hu Kou, Hsin Chu Industrial Park, Hsin Chu, Taiwan 303
Tel: 886-3-5979798
Fax:886-3-5979737
e-mail: sales@optoway.com.tw
http: // www.optoway.com.tw
12/1/2007 V2.0
MECHANICAL DIMENSION (mm) and PIN ASSIGNMENT
Note: Specifications subject to change without notice.
DL-532XX-XXX
DL-533XX-XXX
DL-534XX-XXX


Số phần tương tự - DL-5125-1490-XFS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Optoway Technology Inc
DL-5125-1490 OPTOWAY-DL-5125-1490 Datasheet
103Kb / 2P
   1490 nm DFB LASER DIODES MQW-DFB LASER DIODES
DL-5125-1490 OPTOWAY-DL-5125-1490 Datasheet
117Kb / 3P
   1490 nm DFB LASER DIODES MQW-DFB LASER DIODES
More results

Mô tả tương tự - DL-5125-1490-XFS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Optoway Technology Inc
DL-5500-1490 OPTOWAY-DL-5500-1490_07 Datasheet
121Kb / 4P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQWDFB LD WITH RECEPTACLE
DL-5300-1490 OPTOWAY-DL-5300-1490 Datasheet
91Kb / 2P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300S-1490 OPTOWAY-DL-5300S-1490 Datasheet
90Kb / 2P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULE 2.5 Gbps UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300-1650 OPTOWAY-DL-5300-1650_09 Datasheet
80Kb / 4P
   1650 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300-1625 OPTOWAY-DL-5300-1625 Datasheet
91Kb / 2P
   1625 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300-1625 OPTOWAY-DL-5300-1625_09 Datasheet
78Kb / 3P
   1625 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300S-1650 OPTOWAY-DL-5300S-1650 Datasheet
91Kb / 2P
   1650 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300-1650 OPTOWAY-DL-5300-1650 Datasheet
91Kb / 2P
   1650 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5500-1490 OPTOWAY-DL-5500-1490 Datasheet
111Kb / 2P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-5300 OPTOWAY-DL-5300_09 Datasheet
81Kb / 4P
   1550 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com