công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL-3525S-SS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Optoway Technology Inc

tên linh kiện DL-3525S-SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTOWAY [Optoway Technology Inc]
Trang chủ  http://www.optoway.com.tw
Logo OPTOWAY - Optoway Technology Inc

DL-3525S-SS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Optoway Technology Inc

  DL-3525S-SS Datasheet HTML 1Page - Optoway Technology Inc DL-3525S-SS Datasheet HTML 2Page - Optoway Technology Inc DL-3525S-SS Datasheet HTML 3Page - Optoway Technology Inc DL-3525S-SS Datasheet HTML 4Page - Optoway Technology Inc DL-3525S-SS Datasheet HTML 5Page - Optoway Technology Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Optoway
DL-3500
********************************************************************************************************************************************************
*******************************************************************************************************************************************************
OPTOWAY TECHNOLOGY INC.
No.38, Kuang Fu S. Road, Hu Kou, Hsin Chu Industrial Park, Hsin Chu, Taiwan 303
Tel: 886-3-5979798
Fax:886-3-5979737
e-mail: sales@optoway.com.tw
http: // www.optoway.com.tw
4/15/2009 V3.0
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(TC=25 ºC)
Symbol
Parameter
Ratings
Unit
Po
Optical Output Power
(350XX/351XX/352XX/353XX/354XX)
0.5/1.0/1.5/3/4
mW
VRL
LD Reverse Voltage
2
V
VRD
PD Reverse Voltage
10
V
IFD
PD Forward Current
1.0
mA
Topr
Operating Temperature
0 to 70
ºC
Tstg
Storage Temperature
-40~+85
ºC
MECHANICAL DIMENSION (mm) and PIN ASSIGNMENT
Max.L
SC RECEPTACLE
(DL-35XXX-SX)
Max.L
SC RECEPTACLE (BOARD MOUNT)
(DL-35XXX-SBX)


Số phần tương tự - DL-3525S-SS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Optoway Technology Inc
DL-3525S-SS OPTOWAY-DL-3525S-SS Datasheet
133Kb / 2P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
More results

Mô tả tương tự - DL-3525S-SS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Optoway Technology Inc
DL-3500 OPTOWAY-DL-3500 Datasheet
133Kb / 2P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-3540 OPTOWAY-DL-3540 Datasheet
117Kb / 2P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-3340 OPTOWAY-DL-3340 Datasheet
94Kb / 2P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-3300 OPTOWAY-DL-3300_09 Datasheet
81Kb / 4P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-3300 OPTOWAY-DL-3300 Datasheet
101Kb / 2P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5500-1625 OPTOWAY-DL-5500-1625 Datasheet
111Kb / 2P
   1625 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-5540 OPTOWAY-DL-5540 Datasheet
117Kb / 2P
   1550 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-5500 OPTOWAY-DL-5500_09 Datasheet
94Kb / 5P
   1550 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-5500-1490 OPTOWAY-DL-5500-1490 Datasheet
111Kb / 2P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-5500 OPTOWAY-DL-5500 Datasheet
133Kb / 2P
   1550 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com