công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMPC5832-151L-RC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Allied Components International

tên linh kiện SMPC5832-151L-RC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Power Choke
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLIED [Allied Components International]
Trang chủ  http://www.alliedcomponents.com
Logo ALLIED - Allied Components International

SMPC5832-151L-RC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Allied Components International

  SMPC5832-151L-RC Datasheet HTML 1Page - Allied Components International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMPC5832-1R0L-RC
1.0
15
0.010
9.00
6.2
SMPC5832-1R2L-RC
1.2
15
0.011
8.80
5.6
SMPC5832-1R5L-RC
1.5
15
0.012
8.70
5.0
SMPC5832-1R8L-RC
1.8
15
0.013
8.60
4.4
SMPC5832-2R2L-RC
2.2
15
0.015
8.50
4.0
SMPC5832-2R7L-RC
2.7
15
0.017
8.40
3.7
SMPC5832-3R3L-RC
3.3
15
0.020
8.30
3.4
SMPC5832-3R9L-RC
3.9
15
0.021
7.90
3.1
SMPC5832-4R7L-RC
4.7
15
0.023
7.40
2.8
SMPC5832-5R6L-RC
5.6
15
0.024
7.00
2.6
SMPC5832-6R8L-RC
6.8
15
0.038
6.10
2.3
SMPC5832-8R2L-RC
8.2
15
0.047
5.10
2.0
SMPC5832-100L-RC
10
15
0.053
4.30
1.8
SMPC5832-120L-RC
12
15
0.068
3.90
1.7
SMPC5832-150L-RC
15
15
0.078
3.50
1.6
SMPC5832-180L-RC
18
15
0.083
3.20
1.5
SMPC5832-220L-RC
22
15
0.120
2.80
1.3
SMPC5832-270L-RC
27
15
0.140
2.30
1.2
SMPC5832-330L-RC
33
15
0.170
1.90
1.1
SMPC5832-390L-RC
39
15
0.190
1.80
1.03
SMPC5832-470L-RC
47
15
0.215
1.77
0.93
SMPC5832-560L-RC
56
15
0.236
1.71
0.90
SMPC5832-680L-RC
68
15
0.305
1.43
0.82
SMPC5832-820L-RC
82
15
0.357
1.14
0.75
SMPC5832-101L-RC
100
15
0.452
0.95
0.68
SMPC5832-121L-RC
120
15
0.530
0.88
0.63
SMPC5832-151L-RC
150
15
0.609
0.82
0.58
SMPC5832-181L-RC
180
15
0.809
0.75
0.54
SMPC5832-221L-RC
220
15
1.10
0.69
0.48
SMPC5832-271L-RC
270
15
1.27
0.64
0.43
SMPC5832-331L-RC
330
15
1.42
0.59
0.38
SMPC5832-391L-RC
390
15
1.89
0.54
0.34
SMPC5832-471L-RC
470
15
2.21
0.49
0.31
SMPC5832-561L-RC
560
15
2.42
0.46
0.28
SMPC5832-681L-RC
680
15
2.73
0.43
0.25
SMPC5832-821L-RC
820
15
3.78
0.40
0.23
SMPC5832-102L-RC
1000
15
4.20
0.37
0.21
SMPC5832-122L-RC
1200
15
5.51
0.32
0.19
SMPC5832-152L-RC
1500
15
7.35
0.29
0.17
SMPC5832-182L-RC
1800
15
8.66
0.25
0.16
SMPC5832-222L-RC
2200
15
9.71
0.22
0.14
SMPC5832-272L-RC
2700
15
11.29
0.20
0.13
SMPC5832-332L-RC
3300
15
15.60
0.18
0.12
SMPC5832-392L-RC
3900
15
20.74
0.16
0.11
SMPC5832-472L-RC
4700
15
23.10
0.14
0.10
Allied
Part
Number
Incremental
Current
(Amps)
Inductance
(
µh)
Tolerance
(%)
Current Rating
(Amps)
Max
DCR
Max.
(
Ω)
All specifications subject to change without notice.
SMPC5832
Surface Mount Power Choke
RoHS
ALLIED COMPONENTS INTERNATIONAL
714-665-1140
www.alliedcomponents.com
12/06/10
Features
• SMD Molded High Current Choke
• Rohs Compliant
Tape and Reel for Auot Replacement
• Cross to Vishay IHSM-5832
• Wide Inductance Range
Electrical
Inductance Range: 1.0µh ~ 18,000µh
Tolerance: 15% over entire range
Test Frequency:
1KHz
Operating Temp:
Current Rating: Based on a 40ºC Temp
Rise.
Test Equipment
(L):
CH1-100 @ 1KHz
(RDC):
Chen Hwa CH-301 DCR Meter
(IDC):
Chen Hwa CH-301 & DCR Meter
Physical
Packaging: 500 / reel.
Marking: EIA Inductance Code.
-55ºC ~ +125ºC
IDC: The current at which the inductance
will drop no more than 5% of its intitial
value with no DC current.
SMPC5832-562L-RC
5600
15
26.40
0.12
0.082
SMPC5832-682L-RC
6800
15
29.90
0.10
0.082
SMPC5832-822L-RC
8200
15
32.20
0.08
0.065
SMPC5832-103L-RC
10000
15
38.10
0.06
0.050
SMPC5832-123L-RC
12000
15
45.20
0.04
0.050
SMPC5832-153L-RC
15000
15
48.30
0.04
0.039
SMPC5832-183L-RC
18000
15
52.50
0.04
0.039
4
Resistance to Solder Heat
Reflow 260ºC 10 seconds
Dimensions:
Inches
(mm)


Số phần tương tự - SMPC5832-151L-RC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allied Components Inter...
SMPC5832-151L-RC ALLIED-SMPC5832-151L-RC Datasheet
438Kb / 1P
   Surface Mount Power Choke
More results

Mô tả tương tự - SMPC5832-151L-RC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allied Components Inter...
SMPC3825 ALLIED-SMPC3825 Datasheet
333Kb / 1P
   Surface Mount Power Choke
SMPC3825-1R0L-RC ALLIED-SMPC3825-1R0L-RC Datasheet
332Kb / 1P
   Surface Mount Power Choke
SMPC5832 ALLIED-SMPC5832 Datasheet
438Kb / 1P
   Surface Mount Power Choke
SMPC7832 ALLIED-SMPC7832 Datasheet
443Kb / 1P
   Surface Mount Power Choke
SMPC7832-1R0L-RC ALLIED-SMPC7832-1R0L-RC Datasheet
439Kb / 1P
   Surface Mount Power Choke
logo
API Delevan
SDS850R API-SDS850R Datasheet
1Mb / 1P
   Surface Mount Shielded Power Choke
SDS680R API-SDS680R Datasheet
1Mb / 1P
   Surface Mount Shielded Power Choke
SDS130R API-SDS130R Datasheet
1Mb / 1P
   Surface Mount Shielded Power Choke
logo
Filtran LTD
7526 FILTRAN-7526 Datasheet
136Kb / 1P
   Choke Surface Mount Common Mode Choke
8041 FILTRAN-8041 Datasheet
191Kb / 1P
   CHOKE Surface Mount Common Mode Choke
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com