công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6N60L-X-TM3-T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 6N60L-X-TM3-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N60L-X-TM3-T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  6N60L-X-TM3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N60L-X-TM3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N60L-X-TM3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N60L-X-TM3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N60L-X-TM3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N60L-X-TM3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
6N60
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-117.D
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS
Same Type
as D.U.T.
L
VDD
Driver
VGS
RG
-
VDS
D.U.T.
+
* dv/dt controlled by RG
* ISD controlled by pulse period
* D.U.T.-Device Under Test
P. W.
Period
D=
VGS
(Driver)
ISD
(D.U.T.)
IFM, Body Diode Forward Current
di/dt
IRM
Body Diode Reverse Current
Body Diode Recovery dv/dt
Body Diode
Forward Voltage Drop
VDD
10V
VDS
(D.U.T.)
-
+
VGS=
P.W.
Period
Fig. 1A Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
Fig. 1B Peak Diode Recovery dv/dt Waveforms


Số phần tương tự - 6N60L-X-TM3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
6N60L-A-TA3-T ARTSCHIP-6N60L-A-TA3-T Datasheet
219Kb / 6P
   N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N60L-ATA3-R UTC-6N60L-ATA3-R Datasheet
141Kb / 7P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
6N60L-ATA3-T UTC-6N60L-ATA3-T Datasheet
141Kb / 7P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
6N60L-B-TA3-T ARTSCHIP-6N60L-B-TA3-T Datasheet
219Kb / 6P
   N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N60L-BTA3-R UTC-6N60L-BTA3-R Datasheet
141Kb / 7P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 6N60L-X-TM3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
6N60 UTC-6N60 Datasheet
141Kb / 7P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60A UTC-7N60A Datasheet
297Kb / 7P
   7 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60Z UTC-7N60Z Datasheet
194Kb / 6P
   7.4 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60L UTC-7N60L Datasheet
182Kb / 7P
   7.4 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
12N60 UTC-12N60_10 Datasheet
358Kb / 7P
   12 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
12N60 UTC-12N60 Datasheet
235Kb / 6P
   12 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
1N60 UTC-1N60_10 Datasheet
275Kb / 6P
   1.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
1N60A UTC-1N60A_09 Datasheet
224Kb / 8P
   0.5 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
5N60 UTC-5N60_10 Datasheet
242Kb / 6P
   4.5 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
7N60Z UTC-7N60Z_10 Datasheet
213Kb / 6P
   7.4 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com