công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6N80 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 6N80
Giải thích chi tiết về linh kiện  6.0 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N80 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Unisonic Technologies

  6N80 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N80 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N80 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N80 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N80 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N80 Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD
6N80
Preliminary
Power MOSFET
www.unisonic.com.tw
1 of 6
Copyright © 2010 Unisonic Technologies Co., Ltd
QW-R502-500.a
6.0 Amps, 800 Volts
N-CHANNEL POWER MOSFET
DESCRIPTION
The UTC 6N80 is a N-channel mode Power FET using UTC’s
advanced technology to provide customers with planar stripe and
DMOS technology. This technology specialized in allowing a
minimum on-state resistance and superior switching performance. It
also can withstand high energy pulse in the avalanche and
commutation mode.
The UTC 6N80 is universally applied in high efficiency switch
mode power supply.
FEATURES
* 6.0A, 800V, RDS(on) = 2.5Ω @VGS = 10 V
* Improved dv/dt capability
* Fast switching
* 100% avalanche tested
SYMBOL
1.Gate
3.Source
2.Drain
1
1
TO-220
TO-220F
1
TO-220F1
ORDERING INFORMATION
Ordering Number
Pin Assignment
Lead Free
Halogen Free
Package
1
2
3
Packing
6N80L-TA3-T
6N80G-TA3-T
TO-220
G
D
S
Tube
6N80L-TF3-T
6N80G-TF3-T
TO-220F
G
D
S
Tube
6N80L-TF1-T
6N80G-TF1-T
TO-220F1
G
D
S
Tube
Note: Pin Assignment: G: Gate D: Drain
S: Source


Số phần tương tự - 6N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
6N80 IXYS-6N80 Datasheet
87Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode
logo
Unisonic Technologies
6N80 UTC-6N80 Datasheet
199Kb / 6P
   6A, 800V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Nell Semiconductor Co.,...
6N80 NELLSEMI-6N80 Datasheet
398Kb / 8P
   N-Channel Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
6N80 ISC-6N80 Datasheet
61Kb / 2P
   Simple Drive Requirements
6N80 ISC-6N80 Datasheet
319Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - 6N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N80 UTC-3N80_11 Datasheet
210Kb / 6P
   3 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
7N80 UTC-7N80 Datasheet
177Kb / 6P
   7.0 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
4N80 UTC-4N80 Datasheet
165Kb / 6P
   4.0 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
2N80 UTC-2N80 Datasheet
170Kb / 6P
   2 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
1N80 UTC-1N80 Datasheet
163Kb / 6P
   1.0 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
5N80 UTC-5N80 Datasheet
171Kb / 5P
   5 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
9N80 UTC-9N80 Datasheet
178Kb / 5P
   9 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
3N80 UTC-3N80 Datasheet
200Kb / 6P
   2.5 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
3N80_1108 UTC-3N80_1108 Datasheet
222Kb / 6P
   3 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK6N70P FS-FTK6N70P Datasheet
644Kb / 7P
   6.0 Amps, 700 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com