công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6N50G-TA3-T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 6N50G-TA3-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  6 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N50G-TA3-T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

  6N50G-TA3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N50G-TA3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N50G-TA3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N50G-TA3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N50G-TA3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N50G-TA3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
6N50
Preliminary
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-526.a
UTC assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that
exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or
other parameters) listed in products specifications of any and all UTC products described or contained
herein. UTC products are not designed for use in life support appliances, devices or systems where
malfunction of these products can be reasonably expected to result in personal injury. Reproduction in
whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information
presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate
and reliable and may be changed without notice.


Số phần tương tự - 6N50G-TA3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
6N50G-TA3-T UTC-6N50G-TA3-T Datasheet
172Kb / 6P
   6A, 500V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 6N50G-TA3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTP6N50 ONSEMI-NTP6N50 Datasheet
60Kb / 8P
   Power MOSFET 6 Amps, 500 Volts N-Channel TO-220
August, 2001 ??Rev. 1
logo
Unisonic Technologies
2N50 UTC-2N50 Datasheet
173Kb / 6P
   2 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
7N50 UTC-7N50 Datasheet
171Kb / 6P
   7 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
12N50 UTC-12N50 Datasheet
171Kb / 6P
   12 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
16N50 UTC-16N50 Datasheet
170Kb / 6P
   16 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
18N50 UTC-18N50 Datasheet
163Kb / 6P
   18 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
24N50 UTC-24N50 Datasheet
163Kb / 6P
   24 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
1N50 UTC-1N50 Datasheet
169Kb / 6P
   1.3 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
3N50 UTC-3N50_11 Datasheet
173Kb / 6P
   3 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
4N50 UTC-4N50 Datasheet
171Kb / 6P
   4 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com