công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6N50G-TA3-T bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 6N50G-TA3-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  6 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N50G-TA3-T bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies

  6N50G-TA3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N50G-TA3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N50G-TA3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N50G-TA3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N50G-TA3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N50G-TA3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
6N50
Preliminary
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
2 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-526.a
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C, unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Drain-Source Voltage
VDSS
500
V
Gate-Source Voltage
VGSS
±30
V
Continuous (TC=25°C)
ID
6 *
A
Drain Current
Pulsed (Note 1)
IDM
24 *
A
Avalanche Current (Note 1)
IAR
6
A
Single Pulsed (Note 2)
EAS
270
mJ
Avalanche Energy
Repetitive (Note 3)
EAR
20
mJ
Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3)
dv/dt
4.5
V/ns
TO-220
89
TC=25°C
TO-220F
31
W
TO-220
0.71
Power Dissipation
Derate above 25°C
TO-220F
PD
0.24
W/°C
Junction Temperature
TJ
+150
°C
Storage Temperature
TSTG
-55~+150
°C
Note: Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.
Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.
* Drain current limited by maximum junction temperature
THERMAL DATA
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
TO-220
62.5
Junction to Ambient
TO-220F
θJA
62.5
°C/W
TO-220
1.4
Junction to Case
TO-220F
θJC
4.0
°C/W


Số phần tương tự - 6N50G-TA3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
6N50G-TA3-T UTC-6N50G-TA3-T Datasheet
172Kb / 6P
   6A, 500V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 6N50G-TA3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTP6N50 ONSEMI-NTP6N50 Datasheet
60Kb / 8P
   Power MOSFET 6 Amps, 500 Volts N-Channel TO-220
August, 2001 ??Rev. 1
logo
Unisonic Technologies
2N50 UTC-2N50 Datasheet
173Kb / 6P
   2 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
7N50 UTC-7N50 Datasheet
171Kb / 6P
   7 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
12N50 UTC-12N50 Datasheet
171Kb / 6P
   12 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
16N50 UTC-16N50 Datasheet
170Kb / 6P
   16 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
18N50 UTC-18N50 Datasheet
163Kb / 6P
   18 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
24N50 UTC-24N50 Datasheet
163Kb / 6P
   24 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
1N50 UTC-1N50 Datasheet
169Kb / 6P
   1.3 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
3N50 UTC-3N50_11 Datasheet
173Kb / 6P
   3 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
4N50 UTC-4N50 Datasheet
171Kb / 6P
   4 Amps, 500 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com