công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB10-015C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện SB10-015C
Giải thích chi tiết về linh kiện  15V, 1A Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SB10-015C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SB10-015C Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB10-015C Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SB10-015C Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SB10-015C
No.4436-2/3
Package Dimensions
trr Test Circuit
unit : mm
1148A
0.4
0.95 0.95
1.9
2.9
0.16
0 0.1
2
3
1
1 : Anode
2 : No Contact
3 : Cathode
SANYO : CP
0
0.01
0.4
0.5
0.6
0.7
0.2
0.1
0.3
0.1
1.0
7
5
3
2
3
2
7
5
7
3
5
3
2
0.8
IF -- VF
ID00417
0
0.1
1.0
2
5
7
3
2
5
7
3
2
5
7
3
2
5
7
3
2
3
10
100
1000
16
2
4
6
8
10
14
12
IR -- VR
Ta=125°C
25°C
50°C
75°C
100°C
ID00418
7 0.01
23
7 0.1
0
52
2
3
37 1.0
5
5
6
4
2
3
1
ID00420
1.0
10
2
2
3
5
5
10
100
7
7
23
5
52
3
7
37
C -- VR
f=1MHz
ID00419
IFSM -- t
Forward Voltage, VF -- V
Reverse Voltage, VR -- V
Reverse Voltage, VR -- V
IS
20ms
t
Time, t -- s
Current waveform 50Hz sine wave
Duty
≤10%
50
100
10
--5V
trr
10
µs


Số phần tương tự - SB10-015C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SB10-015P SANYO-SB10-015P Datasheet
25Kb / 3P
   15V, 1A Rectifier
More results

Mô tả tương tự - SB10-015C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SB10-015P SANYO-SB10-015P Datasheet
25Kb / 3P
   15V, 1A Rectifier
SBS004 SANYO-SBS004 Datasheet
39Kb / 3P
   15V, 1A Rectifier
SBS804 SANYO-SBS804 Datasheet
25Kb / 3P
   15V, 1A Rectifier
SS10015M SANYO-SS10015M Datasheet
98Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 1A Rectifier
SBS808M SANYO-SBS808M Datasheet
32Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 1A Rectifier
SBE808 SANYO-SBE808 Datasheet
40Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 1A Rectifier
logo
Rohm
2SD1468S ROHM-2SD1468S Datasheet
73Kb / 4P
   Muting Transistor (15V, 1A)
2SB1590K ROHM-2SB1590K Datasheet
71Kb / 3P
   Power Transistor (-15V, -1A)
2SD1468S ROHM-2SD1468S_09 Datasheet
164Kb / 4P
   Muting Transistor (15V, 1A)
2SD2444K ROHM-2SD2444K Datasheet
69Kb / 3P
   Power Transistor (15V, 1A)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com