công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1060-X-T92-K bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 2SD1060-X-T92-K
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN PLANAR SILICON TRANSISTOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

2SD1060-X-T92-K bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  2SD1060-X-T92-K Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 2SD1060-X-T92-K Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 2SD1060-X-T92-K Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 2SD1060-X-T92-K Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 2SD1060-X-T92-K Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
2SD1060
NPN SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R208-023.C
TYPICAL CHARACTERISTICS
Collector Current vs. Collector-to-Emitter Voltage
Collector-to-Emitter Voltage, VCE (V)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
0
2
4
6
8
10
50mA
100mA
150mA
Collector Current vs. Base-to-Emitter Voltage
Base-to-Emitter Voltage, VBE (V)
0
0.2
0.4
0.6
1.0
1.2
1.4
0
2
4
6
8
10
VCE=2V
0.8
9
7
5
3
1
IB=0
30
0m
A
25
0m
A
200mA
450mA
40
0m
A
35
0m
A
Ta
=8
0
Collector-Emitter Saturation Voltage vs.
Collector Current
Collector Current, IC (A)
0.1
0.01
10
5
2
0.1
5
3
2
23
5
2
3
5
1.0
10
23
5
2
IC/IB=20
Ta
=8
0
25℃
-20℃
5
3
2
1.0
3
Base-Emitter Saturation Voltage vs.
Collector Current
Collector Current, IC (A)
0.1
10
5
2
1.0
5
3
2
23
5
2
3
5
1.0
10
23
5
2
IC/IB=10
3
7
7
IC/IB=20


Số phần tương tự - 2SD1060-X-T92-K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
2SD1060 SANYO-2SD1060 Datasheet
113Kb / 4P
   50V/5A Switching Applications
logo
Unisonic Technologies
2SD1060 UTC-2SD1060 Datasheet
134Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
Savantic, Inc.
2SD1060 SAVANTIC-2SD1060 Datasheet
140Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SD1060 JMNIC-2SD1060 Datasheet
133Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Sanyo Semicon Device
2SD1060 SANYO-2SD1060 Datasheet
57Kb / 5P
   50V / 5A Switching Applications
More results

Mô tả tương tự - 2SD1060-X-T92-K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
KSC5402D FAIRCHILD-KSC5402D_09 Datasheet
225Kb / 10P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
FJN13003 FAIRCHILD-FJN13003 Datasheet
49Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor Planar Silicon Transistor
KSC5603DTU FAIRCHILD-KSC5603DTU Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
Continental Device Indi...
BF370R CDIL-BF370R Datasheet
106Kb / 3P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
CJD86 CDIL-CJD86 Datasheet
143Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
BD524 SIEMENS-BD524 Datasheet
40Kb / 2P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
logo
Continental Device Indi...
2N2270 CDIL-2N2270 Datasheet
230Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
2N2102 CDIL-2N2102 Datasheet
233Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
2N917 CDIL-2N917 Datasheet
136Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
logo
Rectron Semiconductor
CMBT9014 RECTRON-CMBT9014 Datasheet
328Kb / 2P
   NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com