công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB0030-04A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện SB0030-04A
Giải thích chi tiết về linh kiện  40V, 30mA Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SB0030-04A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  SB0030-04A Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB0030-04A Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SB0030-04A
Ordering number : EN5596A
40V, 30mA Rectifier
Schottky Barrier Diode
SANYO Electric Co.,Ltd. Semiconductor Bussiness Headquarters
TOKYO OFFICE Tokyo Bldg., 1-10, 1 Chome, Ueno, Taito-ku, TOKYO, 110 JAPAN
Applications
⋅ Small current rectification.
Features
⋅ Glass-sleeve structure.
⋅ Facilitating high-density mounting.
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25 ˚C
Package Dimensions
unit: mm
1114
[SB0030-04A]
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Peak Reverse Voltage
VRM
40
V
Reverse Voltage
VR
40
V
Average Rectified Current
IO
30
mA
Junction Temperature
Tj
125
˚C
Storage Temperature
Tstg
–55 to +125
˚C
Electrical Characteristics Ta = 25 ˚C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Forward Voltage
VF
IF=1 mA
VR=25 V
VR=1 V, f=1 MHz
0.37
V
Reverse Current
IR
0.5
µA
Interterminal Capacitance
CT
2.0
pF
63097GI(KOTO) No.5596-1/2


Số phần tương tự - SB0030-04A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SB0030-01 SANYO-SB0030-01 Datasheet
59Kb / 2P
   10V, 30mA Detection Applications
SB0030-01A SANYO-SB0030-01A Datasheet
59Kb / 2P
   10V, 30mA Detection Applications
More results

Mô tả tương tự - SB0030-04A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
SCS751CS-40T5G WILLAS-SCS751CS-40T5G Datasheet
358Kb / 3P
   30mA Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 40V
SCS751G WILLAS-SCS751G Datasheet
478Kb / 4P
   30mA Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers-40V
logo
Formosa MS
FM751V-NL FORMOSA-FM751V-NL Datasheet
469Kb / 7P
   30mA Surface Mount Small Signal Schottky Diode- 40V
logo
AiT Semiconductor Inc.
RB751S-40 AITSEMI-RB751S-40 Datasheet
350Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 40V FORWARD CURRENT 30mA
REV1.0
logo
Formosa MS
FM751V-FL FORMOSA-FM751V-FL Datasheet
107Kb / 7P
   30mA Surface Mount Small Signal Schottky Diode- 40V
logo
Sanyo Semicon Device
SBT80-04GS SANYO-SBT80-04GS Datasheet
237Kb / 3P
   40V, 8A Rectifier
SBA100-04J SANYO-SBA100-04J Datasheet
82Kb / 3P
   40V, 10A Rectifier
SBA160-04Y SANYO-SBA160-04Y Datasheet
80Kb / 3P
   40V, 16A Rectifier
SBA50-04J SANYO-SBA50-04J Datasheet
83Kb / 3P
   40V, 5A Rectifier
SBA50-04Y SANYO-SBA50-04Y Datasheet
81Kb / 3P
   40V, 5A Rectifier
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com