công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6203 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH6203
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC/DC Converter Applications
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH6203 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH6203 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH6203 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH6203 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH6203 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH6203 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MCH6103/MCH6203
No.6611–2/5
Continued from preceding page.
Switching Time Test Circuit
r
e
t
e
m
a
r
a
Pl
o
b
m
y
Ss
n
o
i
t
i
d
n
o
C
s
g
n
i
t
a
R
t
i
n
U
n
i
mp
y
tx
a
m
e
g
a
t
l
o
V
n
o
i
t
a
r
u
t
a
S
r
e
t
t
i
m
E
-
o
t
-
r
o
t
c
e
ll
o
CV E
C
)
t
a
s
(
IC
I
,
A
m
0
0
5
)
(
=
B
A
m
0
1
)
(
=
)
0
8
2
()
0
3
4
(V
m
0
3
10
9
1V
m
IC
I
,
A
m
0
0
3
)
(
=
B
A
m
6
)
(
=
)
5
4
1
()
0
2
2
(V
m
0
95
3
1V
m
e
g
a
t
l
o
V
n
o
i
t
a
r
u
t
a
S
r
e
t
t
i
m
E
-
o
t
-
e
s
a
BV E
B
)
t
a
s
(IC
I
,
A
m
0
0
5
)
(
=
B
A
m
0
1
)
(
=1
8
.
0
)
(2
.
1
)
(V
e
g
a
t
l
o
V
n
w
o
d
k
a
e
r
B
e
s
a
B
-
o
t
-
r
o
t
c
e
ll
o
CV
O
B
C
)
R
B
(
IC
I
,
A
µ
0
1
)
(
=
E 0
=
)
0
5
(V
0
8V
e
g
a
t
l
o
V
n
w
o
d
k
a
e
r
B
r
e
t
t
i
m
E
-
o
t
-
r
o
t
c
e
ll
o
C
V
S
E
C
)
R
B
(
IC
R
,
A
µ
0
0
1
)
(
=
E
B
0
=
)
0
5
(V
0
8V
V
O
E
C
)
R
B
(
IC
R
,
A
m
1
)
(
=
E
B =∞
0
5
)
(V
e
g
a
t
l
o
V
n
w
o
d
k
a
e
r
B
e
s
a
B
-
o
t
-
r
e
t
t
i
m
EV
O
B
E
)
R
B
(
IE
I
,
A
µ
0
1
)
(
=
C 0
=5
)
(V
e
m
i
T
N
O
-
n
r
u
Tt n
o
.
t
i
u
c
r
i
c
t
s
e
t
d
e
i
f
i
c
e
p
s
e
e
S
8
3
)
6
3
(s
n
e
m
i
T
e
g
a
r
o
t
St g
t
s
.
t
i
u
c
r
i
c
t
s
e
t
d
e
i
f
i
c
e
p
s
e
e
S
)
3
7
1
(s
n
2
3
3s
n
e
m
i
T
ll
a
Ftf
.
t
i
u
c
r
i
c
t
s
e
t
d
e
i
f
i
c
e
p
s
e
e
S
0
4
)
8
2
(s
n
VR
RB
VCC=25V
VBE= --5V
+
+
50
INPUT
OUTPUT
RL
50
100
µF
470
µF
PW=20
µs
IB1
D.C.
≤1%
IB2
IC=20IB1= --20IB2=500mA
For PNP, the polarity is reversed.
--1.0
--0.8
--0.6
--0.4
--0.2
0
0
--200
--400
--600
--800
--1000
IC -- VCE
--2mA
--1mA
--4mA
--6mA
--8mA
--10mA
--30mA
--20mA
--40mA
IB=0
MCH6103
IT01890
--0.7
--0.8
--0.9
--1.0
--0.6
--0.5
--0.4
--0.3
--0.2
--0.1
0
0
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
IC -- VBE
IT01892
MCH6103
VCE= --2V
0.7
0.8
0.9
1.0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
MCH6203
VCE=2V
0.4
0.6
0.8
1.0
0.2
0
0
200
400
600
800
1000
IC -- VCE
1mA
2mA
4mA
6mA
8mA
10mA
20mA
30mA
40mA
IB=0
IT01891
IC -- VBE
IT01893
MCH6203
Collector-to-Emitter Voltage, VCE –mV
Base-to-Emitter Voltage, VBE –V
Collector-to-Emitter Voltage, VCE –mV
Base-to-Emitter Voltage, VBE –V


Số phần tương tự - MCH6203

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6203 SANYO-MCH6203 Datasheet
47Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
logo
ON Semiconductor
MCH6203 ONSEMI-MCH6203 Datasheet
562Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
MCH6203-TL-E ONSEMI-MCH6203-TL-E Datasheet
562Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
MCH6203-TL-E ONSEMI-MCH6203-TL-E Datasheet
562Kb / 8P
   Bipolar Transistor
September, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH6203

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
FP302 SANYO-FP302 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FP303 SANYO-FP303 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FSS216 SANYO-FSS216 Datasheet
146Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH3206 SANYO-CPH3206 Datasheet
41Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH5501 SANYO-CPH5501 Datasheet
58Kb / 6P
   DC/DC Converter Applications
CPH5704 SANYO-CPH5704 Datasheet
53Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH6501 SANYO-CPH6501 Datasheet
30Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
CPH6801 SANYO-CPH6801 Datasheet
56Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH3109 SANYO-CPH3109 Datasheet
55Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
2SA2044 SANYO-2SA2044 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com