công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6202 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH6202
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC/DC Converter Applications
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH6202 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH6202 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH6202 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH6202 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH6202 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH6202 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MCH6102/MCH6202
No.6480–3/5
1000
100
2
3
5
7
2
3
5
7
10
VCE(sat) -- IC
IT01881
VBE(sat) -- IC
10000
1000
100
7
5
3
2
7
5
3
2
IT01883
1000
100
2
3
5
7
2
3
5
7
10
VCE(sat) -- IC
IT01879
--1000
--100
2
3
5
7
2
3
5
7
--10
VCE(sat) -- IC
IT01878
--1000
--100
2
3
5
7
2
3
5
7
--10
VCE(sat) -- IC
IT01880
VBE(sat) -- IC
--10000
--1000
--100
7
5
3
2
7
5
3
2
IT01882
1000
100
7
5
3
2
7
5
3
2
10
--0.01
--0.1
3
25
7
3
25
7
3
2
--1.0
--0.01
--0.1
3
25
7
3
25
7
3
2
--1.0
--0.01
--0.1
3
25
7
3
25
7
3
2
--1.0
--0.01
--0.1
3
25
7
3
25
7
3
2
--1.0
hFE -- IC
IT01876
1000
100
7
5
3
2
7
5
3
2
10
0.01
3
25
0.1
73
23
2
57
1.0
0.01
3
25
0.1
73
23
2
57
1.0
0.01
3
25
0.1
73
23
2
57
1.0
0.01
3
25
0.1
73
23
2
57
1.0
hFE -- IC
IT01877
Collector Current, IC –A
Collector Current, IC –A
Collector Current, IC –A
Collector Current, IC –A
Collector Current, IC –A
Collector Current, IC –A
Collector Current, IC –A
Collector Current, IC –A
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
MCH6102
VCE= --2V
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
MCH6202
VCE=2V
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
MCH6202
IC / IB=20
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
MCH6102
IC / IB=20
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
MCH6102
IC / IB=50
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
MCH6202
IC / IB=50
25
°C
75°C
MCH6202
IC / IB=50
Ta= --25°C
Ta= --25°C
25
°C
75°C
MCH6102
IC / IB=50


Số phần tương tự - MCH6202

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6202 SANYO-MCH6202 Datasheet
83Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
logo
ON Semiconductor
MCH6202 ONSEMI-MCH6202 Datasheet
561Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)1.5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
MCH6202-TL-E ONSEMI-MCH6202-TL-E Datasheet
561Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)1.5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH6202

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
FP302 SANYO-FP302 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FP303 SANYO-FP303 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FSS216 SANYO-FSS216 Datasheet
146Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH3206 SANYO-CPH3206 Datasheet
41Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH5501 SANYO-CPH5501 Datasheet
58Kb / 6P
   DC/DC Converter Applications
CPH5704 SANYO-CPH5704 Datasheet
53Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH6501 SANYO-CPH6501 Datasheet
30Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
CPH6801 SANYO-CPH6801 Datasheet
56Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH3109 SANYO-CPH3109 Datasheet
55Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
MCH6103 SANYO-MCH6103 Datasheet
49Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
2SA2044 SANYO-2SA2044 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com