công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3410 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH3410
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrahigh-Speed Switching Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH3410 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH3410 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH3410 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH3410 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH3410 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MCH3410
No.6864-2/4
Continued from preceding page.
Ratings
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
Turn-ON Delay Time
td(on)
See specified Test Circuit
6
ns
Rise Time
tr
See specified Test Circuit
4
ns
Turn-OFF Delay Time
td(off)
See specified Test Circuit
17
ns
Fall Time
tf
See specified Test Circuit
5
ns
Total Gate Charge
Qg
VDS=10V, VGS=10V, ID=2.0A
3.6
nC
Gate-to-Source Charge
Qgs
VDS=10V, VGS=10V, ID=2.0A
0.6
nC
Gate-to-Drain “Miller” Charge
Qgd
VDS=10V, VGS=10V, ID=2.0A
0.5
nC
Diode Forward Voltage
VSD
IS=2.0A, VGS=0
0.88
1.2
V
Switching Time Test Circuit
PW=10
µs
D.C.
≤1%
10V
0V
VIN
P.G
50
G
S
MCH3410
ID=1A
RL=15Ω
VDD=15V
VOUT
VIN
D
--60
--40
--20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0123456
50
100
150
200
250
400
350
300
0
789
10
IT02711
0
0
0.5
1.5
2.0
2.5
3.0
0.2
1.0
0
0.5
1.5
2.0
2.5
3.0
1.0
0.4
0.6
0.8
1.0
VGS=3V
IT02709
0
0.5
1.0
1.5
2.0
4.0
3.5
3.0
2.5
VDS=10V
IT02710
IT02712
I D
=0.5A,
V GS
=4V
ID=1.0A,
VGS
=10V
0
50
100
150
200
300
250
Ta=25
°C
1.0A
ID=0.5A
Ambient Temperature, Ta --
°C
RDS(on) -- Ta
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
RDS(on) -- VGS
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
ID -- VGS
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
ID -- VDS


Số phần tương tự - MCH3410

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3411 SANYO-MCH3411 Datasheet
47Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
MCH3412 SANYO-MCH3412 Datasheet
27Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
MCH3414 SANYO-MCH3414 Datasheet
40Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
MCH3415 SANYO-MCH3415 Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH3416 SANYO-MCH3416 Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3410

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
CPH3304 SANYO-CPH3304 Datasheet
132Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
CPH3308 SANYO-CPH3308 Datasheet
28Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
CPH3407 SANYO-CPH3407 Datasheet
27Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
FW214 SANYO-FW214 Datasheet
46Kb / 3P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
FW313 SANYO-FW313 Datasheet
61Kb / 6P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SK2631 SANYO-2SK2631 Datasheet
30Kb / 5P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SK1459 SANYO-2SK1459 Datasheet
100Kb / 3P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ339 SANYO-2SJ339 Datasheet
40Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ417 SANYO-2SJ417 Datasheet
89Kb / 3P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ459 SANYO-2SJ459 Datasheet
32Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ485 SANYO-2SJ485 Datasheet
43Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com