công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3302 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH3302
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrahigh-Speed Switching Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH3302 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH3302 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH3302 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH3302 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH3302 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
No.6369-3/4
MCH3302
0
0
--1
--2
--3
--4
--5
--6
--7
--8
4.0
3.0
1.0
2.0
3.5
2.5
0.5
1.5
--9
--10
VGS -- Qg
VDS=--10V
ID=--1A
IT01443
0
0
20
40
0.2
60
0.4
0.6
80
100
120
0.8
1.0
1.2
140
160
PD -- Ta
IT01445
A S O
100ms
DC
operation
1ms
10ms
IDP=--4A
ID=--1A
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
--10
--1.0
--0.1
--0.01
23
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
--0.1
--1.0
--10
--100
IT01444
Operation in this
area is limited by RDS(on).
1.0
--0.1
35
7
--1.0
23
5
7
2
3
100
7
5
3
2
10
7
5
3
2
SW Time -- ID
VDD=--15V
VGS=--10V
td(on)
td(off)
tr
tf
IT01441
0
10
--5
100
--10
1000
7
5
3
2
7
5
3
2
--30
--15
--20
--25
Ciss, Coss, Crss -- VDS
f=1MHz
Ciss
Coss
Crss
IT01442
100
µs
IT01439
--0.01
0.01
0.1
--0.1
23
5
7
--1.0
2
3
57
2
3
57
10
1.0
7
5
3
2
7
5
3
2
7
5
3
2
--10
yfs -- ID
VDS=--10V
75°
C
25°
C
Ta=-
-25
°C
IT01440
0
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--1.2
--1.4
--0.01
--0.1
--10
--1.0
7
5
3
2
7
5
3
2
7
5
3
2
IF -- VSD
VGS=0
Drain Current, ID –A
Diode Forward Voltage, VSD –V
Drain-to-Source Voltage, VDS –V
Total Gate Charge, Qg – nC
Drain Current, ID –A
Drain-to-Source Voltage, VDS –V
Ta=25
°C
Single pulse
Ambient Temperature, Ta – ˚C
Mounted
on
a
ceramic
board
(900mm
2×
0.8mm)
Mounted on a ceramic board (900mm2
×0.8mm)


Số phần tương tự - MCH3302

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3301 SANYO-MCH3301 Datasheet
30Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
MCH3306 SANYO-MCH3306 Datasheet
28Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
MCH3307 SANYO-MCH3307 Datasheet
42Kb / 4P
   P CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
MCH3308 SANYO-MCH3308 Datasheet
27Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
logo
Cypress Semiconductor
MCH3308 CYPRESS-MCH3308 Datasheet
2Mb / 23P
   Power Supply Application
More results

Mô tả tương tự - MCH3302

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
CPH3304 SANYO-CPH3304 Datasheet
132Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
CPH3308 SANYO-CPH3308 Datasheet
28Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
CPH3407 SANYO-CPH3407 Datasheet
27Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
FW214 SANYO-FW214 Datasheet
46Kb / 3P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
FW313 SANYO-FW313 Datasheet
61Kb / 6P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SK2631 SANYO-2SK2631 Datasheet
30Kb / 5P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SK1459 SANYO-2SK1459 Datasheet
100Kb / 3P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ339 SANYO-2SJ339 Datasheet
40Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ417 SANYO-2SJ417 Datasheet
89Kb / 3P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ459 SANYO-2SJ459 Datasheet
32Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ485 SANYO-2SJ485 Datasheet
43Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com