công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISLA214P25 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISLA214P25
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISLA214P25 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intersil Corporation

  ISLA214P25 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 37 page
background image
ISLA214P50
5
FN7571.1
March 15, 2011
8, 9
VINN
Analog Input Negative
10, 11
VINP
Analog Input Positive
15
CLKDIV
Tri-Level Clock Divider Control
16
IPTAT
Temperature Monitor (Output current proportional to absolute temperature)
18
RESETN
Power On Reset (Active Low)
22, 23
CLKP, CLKN
Clock Input True, Complement
24, 25
CLKDIVRSTP, CLKDIVRSTN
Synchronous Clock Divider Reset True, Complement
29
D13
CMOS Bit 13 (MSB) Output
31
D12
CMOS Bit 12 Output
34
D11
CMOS Bit 11 Output
36
D10
CMOS Bit 10 Output
38
D9
CMOS Bit 9 Output
40
D8
CMOS Bit 8 Output
42
D7
CMOS Bit 7 Output
44
D6
CMOS Bit 6 Output
46
RLVDS
LVDS Bias Resistor (connect to OVSS with 1%10kW)
48
CLKOUT
CMOS Clock Output
50
D5
CMOS Bit 5 Output
52
D4
CMOS Bit 4 Output
54
D3
CMOS Bit 3 Output
56
D2
CMOS Bit 2 Output
58
D1
CMOS Bit 1 Output
60
D0
CMOS Bit 0 (LSB) Output
64
OR
CMOS Over Range
66
SDO
SPI Serial Data Output
67
CSB
SPI Chip Select (active low)
68
SCLK
SPI Clock
69
SDIO
SPI Serial Data Input/Output
Exposed Paddle
AVSS
Analog Ground
Pin Descriptions - 72 Ld QFN, CMOS Mode (Continued)
PIN NUMBER
CMOS PIN NAME
CMOS PIN FUNCTION


Số phần tương tự - ISLA214P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISLA214P25 INTERSIL-ISLA214P25 Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P25 RENESAS-ISLA214P25 Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA214P25 INTERSIL-ISLA214P25 Datasheet
1Mb / 38P
   12-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
ISLA214P25 INTERSIL-ISLA214P25 Datasheet
963Kb / 34P
   High Performance 14-Bit, 125MSPS ADC
ISLA214P25 INTERSIL-ISLA214P25 Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
More results

Mô tả tương tự - ISLA214P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISLA212P50_1105 INTERSIL-ISLA212P50_1105 Datasheet
1Mb / 38P
   12-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P50 RENESAS-ISLA214P50 Datasheet
1Mb / 38P
   14-Bit, 500MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA214P50 INTERSIL-ISLA214P50 Datasheet
953Kb / 39P
   14-Bit, 500MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA212P50 RENESAS-ISLA212P50 Datasheet
1Mb / 38P
   12-Bit, 500MSPS ADC
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1150 MAXIM-MAX1150 Datasheet
77Kb / 8P
   8-Bit, 500Msps Flash ADC
19-1169; Rev 0; 12/96
MAX101 MAXIM-MAX101 Datasheet
148Kb / 16P
   500Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
Rev 0; 8/94
MAX101A MAXIM-MAX101A Datasheet
116Kb / 16P
   500Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
19-1109; Rev 0; 7/96
logo
Linear Technology
LTC2246H LINER-LTC2246H Datasheet
196Kb / 16P
   14-Bit, 25Msps 125째C ADC In LQFP
LTC2246H LINER-LTC2246H_15 Datasheet
206Kb / 18P
   14-Bit, 25Msps 125C ADC In LQFP
logo
Analog Devices
AD7952 AD-AD7952 Datasheet
868Kb / 32P
   14-Bit, 1 MSPS, Differential, Programmable Input PulSAR ADC
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com