công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK12C68-PF25I bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện STK12C68-PF25I
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Kbit (8K x 8) AutoStore nvSRAM 25 ns, 35 ns, and 45 ns access times
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

STK12C68-PF25I bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Cypress Semiconductor

Back Button STK12C68-PF25I Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor STK12C68-PF25I Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor STK12C68-PF25I Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor STK12C68-PF25I Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor STK12C68-PF25I Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor STK12C68-PF25I Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor STK12C68-PF25I Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor STK12C68-PF25I Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor STK12C68-PF25I Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
STK12C68
Document Number: 001-51027 Rev. *C
Page 9 of 24
Data Retention and Endurance
Parameter
Description
Min
Unit
DATAR
Data Retention
100
Years
NVC
Nonvolatile STORE Operations
1,000
K
Capacitance
In the following table, the capacitance parameters are listed.[6]
Parameter
Description
Test Conditions
Max
Unit
CIN
Input Capacitance
TA = 25°C, f = 1 MHz,
VCC = 0 to 3.0 V
8pF
COUT
Output Capacitance
7pF
Thermal Resistance
In the following table, the thermal resistance parameters are listed.[6]
Parameter
Description
Test Conditions
28-SOIC
28-PDIP
(300 mil)
28-PDIP
(600 mil)
28-CDIP
28-LCC
Unit
Θ
JA
Thermal Resis-
tance
(Junction to
Ambient)
Test conditions follow
standard test methods and
procedures for measuring
thermal impedance, per EIA /
JESD51.
46.55
45.16
55.84
46.1
95.31
°C/W
Θ
JC
Thermal Resis-
tance
(Junction to Case)
27.95
31.62
25.74
5.01
9.01
°C/W
Figure 6. AC Test Loads
AC Test Conditions
5.0V
Output
30 pF
R1 963
Ω
R2
512
Ω
5.0V
Output
5 pF
R1 963
Ω
R2
512
Ω
For Tri-state Specs
Input Pulse Levels ..................................................0 V to 3 V
Input Rise and Fall Times (10% to 90%) ...................... <5 ns
Input and Output Timing Reference Levels .......................1.5
Note
6. These parameters are guaranteed by design and are not tested.
[+] Feedback


Số phần tương tự - STK12C68-PF25I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK12C68-PF25I ETC-STK12C68-PF25I Datasheet
388Kb / 13P
   8K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK12C68-PF25I SIMTEK-STK12C68-PF25I Datasheet
524Kb / 20P
   8Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK12C68-PF25I CYPRESS-STK12C68-PF25I Datasheet
751Kb / 20P
   64 Kbit (8K x 8) AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK12C68-PF25ITR SIMTEK-STK12C68-PF25ITR Datasheet
524Kb / 20P
   8Kx8 AutoStore nvSRAM
More results

Mô tả tương tự - STK12C68-PF25I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cypress Semiconductor
CY14B104LA_1106 CYPRESS-CY14B104LA_1106 Datasheet
961Kb / 25P
   4-Mbit (512 K x 8/256 K x 16) nvSRAM 20 ns, 25 ns, and 45 ns access times
CY14V104LA CYPRESS-CY14V104LA Datasheet
910Kb / 22P
   4-Mbit (512 K x 8 / 256 K x 16) nvSRAM 25 ns and 45 ns access times
STK12C68 CYPRESS-STK12C68 Datasheet
751Kb / 20P
   64 Kbit (8K x 8) AutoStore nvSRAM
CY14B104K_1106 CYPRESS-CY14B104K_1106 Datasheet
1Mb / 35P
   4-Mbit (512 K x 8/256 K x 16) nvSRAM with Real Time Clock 25 ns and 45 ns access times
STK12C68-5 CYPRESS-STK12C68-5 Datasheet
591Kb / 18P
   64 Kbit (8K x 8) AutoStore nvSRAM
CY14E064L CYPRESS-CY14E064L Datasheet
840Kb / 16P
   64-Kbit (8K x 8) nvSRAM
CY14E064L CYPRESS-CY14E064L_07 Datasheet
520Kb / 17P
   64 Kbit (8K x 8) nvSRAM
STK11C68 CYPRESS-STK11C68 Datasheet
556Kb / 16P
   64 Kbit (8K x 8) SoftStore nvSRAM
STK11C68-5 CYPRESS-STK11C68-5 Datasheet
536Kb / 15P
   64 Kbit (8K x 8) SoftStore nvSRAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK15C68 ETC-STK15C68 Datasheet
76Kb / 9P
   8K x 8 AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com