công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FW707 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện FW707
Giải thích chi tiết về linh kiện  General-Purpose Switching Device Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

FW707 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  FW707 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device FW707 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device FW707 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device FW707 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
FW707
No.1805-3/4
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Ambient Temperature, Ta --
°C
RDS(on) -- Ta
RDS(on) -- VGS
IS -- VSD
Diode Forward Voltage, VSD -- V
Drain Current, ID -- A
| yfs | -- I
D
SW Time -- ID
Drain Current, ID -- A
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Ciss, Coss, Crss -- VDS
A S O
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Total Gate Charge, Qg -- nC
VGS -- Qg
IT15809
IT15810
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--1.2
0.1
1.0
7
5
3
2
3
2
2
10
7
5
3
--0.1
2
--0.01
23
5 7
--1.0
2
35 7
Ta=
--25
°C
VDS= --10V
--0.01
2
3
--0.1
7
5
VGS=0V
--0.1
--1.0
23
5
7
--10
23
5
7
VDD= --15V
VGS= --10V
td(on)
td(off)
tf
IT15811
0
--15
--25
1000
7
5
3
2
3
2
100
5
--30
--5
--10
--20
Ciss
Coss
Crss
IT15812
10
2
3
7
2
7
5
100
2
3
f=1MHz
0
--4
--8
--12
--16
--2
--6
--10
--14
10
20
30
60
40
50
70
80
0
20
10
40
30
60
50
70
0
IT15807
IT15808
ID= --4A
--8A
Ta=25
°C
75
°C
25°
C
2
3
--1.0
7
5
2
--60 --40 --20
0
20
40
60
80
100 120 140 160
V GS
= --4.0V
, I D
= --4A
VGS
= --10V
, ID=
--8A
VGS
= --4.5V
, ID
= --4A
t r
--10
35 7
3
--10
7
5
22
3
020
16
18
46
2
8
10
14
12
2
2
3
5
7
--0.1
2
3
5
7
--1.0
2
3
5
7
--100
--0.01
2
23
5 7
--0.01
--0.1
2
35 7--1.0
IT15814
IT15813
0
--1
--2
--3
--4
--5
--6
--7
--8
--9
--10
100
μs
10ms
100ms
10s
Operation in this area
is limited by RDS(on).
ID= --8A
DC
operation
IDP= --52A (PW≤10μs)
VDS= --15V
ID= --8A
1ms
2
35 7--10
35
3
5
7
--10
Ta=25
°C
Single pulse
When mounted on ceramic substrate (2000mm2
×0.8mm) 1unit


Số phần tương tự - FW707

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RCD COMPONENTS INC.
FW70-100-FB RCD-FW70-100-FB Datasheet
54Kb / 1P
   FLAT POWER WIREWOUND RESISTORS, 40 - 450 WATT
FW70-100-GB RCD-FW70-100-GB Datasheet
54Kb / 1P
   FLAT POWER WIREWOUND RESISTORS, 40 - 450 WATT
FW70-100-HB RCD-FW70-100-HB Datasheet
54Kb / 1P
   FLAT POWER WIREWOUND RESISTORS, 40 - 450 WATT
FW70-100-JB RCD-FW70-100-JB Datasheet
54Kb / 1P
   FLAT POWER WIREWOUND RESISTORS, 40 - 450 WATT
FW70-100-KB RCD-FW70-100-KB Datasheet
54Kb / 1P
   FLAT POWER WIREWOUND RESISTORS, 40 - 450 WATT
More results

Mô tả tương tự - FW707

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
2SK3352 SANYO-2SK3352_05 Datasheet
42Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SJ662 SANYO-2SJ662 Datasheet
42Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SJ666 SANYO-2SJ666 Datasheet
41Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
CPH3430 SANYO-CPH3430 Datasheet
52Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
SCH2806 SANYO-SCH2806 Datasheet
47Kb / 6P
   General-Purpose Switching Device Applications
SCH1311 SANYO-SCH1311 Datasheet
35Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SK3706 SANYO-2SK3706 Datasheet
48Kb / 5P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SK3708 SANYO-2SK3708 Datasheet
45Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
FW341 SANYO-FW341 Datasheet
64Kb / 6P
   General-Purpose Switching Device Applications
CPH3337 SANYO-CPH3337 Datasheet
45Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
CPH6415 SANYO-CPH6415 Datasheet
54Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com