công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BF1102R bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BF1102R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-channel dual gate MOS-FETs
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BF1102R bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button BF1102R Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BF1102R Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BF1102R Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BF1102R Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BF1102R Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BF1102R Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BF1102R Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BF1102R Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BF1102R Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
2000 Apr 11
9
Philips Semiconductors
Product specification
Dual N-channel dual gate MOS-FETs
BF1102; BF1102R
handbook, halfpage
0
f (MHz)
200
1000
0
−20
−60
−80
−40
400
600
800
MCD972
crosstalk
level
(dB)
Fig.19 Crosstalk as a function of frequency:
Output level of non-active amplifier related
to output level of active amplifier; typical
values.
Active amplifier: VDS = 5 V; VG2 = 4 V; ID =15mA.
Non-active amplifier: VDS =VG1-S =0V.
Source and load impedances: 50
Ω (both amplifiers).
Tamb =25 °C.
handbook, full pagewidth
DUT
C1
4.7 nF
R1
10 k
MGS315
C4
4.7 nF
L1
2.2 µH
C3
4.7 nF
RL
50
VGG
VAGC
VDS
RGEN
50
VI
R2
50
4.7 nF
C2
RG1
Fig.20 Cross-modulation test set-up (for one MOS-FET).


Số phần tương tự - BF1102R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BF1102R NXP-BF1102R Datasheet
9Mb / 130P
   RF Manual 16th edition
June 2012
More results

Mô tả tương tự - BF1102R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1203 JMNIC-BF1203_15 Datasheet
172Kb / 20P
   Dual N-channel dual gate MOS-FETs
BF1102_2015 JMNIC-BF1102_2015 Datasheet
133Kb / 16P
   Dual N-channel dual gate MOS-FETs
BF1102 JMNIC-BF1102_15 Datasheet
133Kb / 16P
   Dual N-channel dual gate MOS-FETs
BF1105_2015 JMNIC-BF1105_2015 Datasheet
125Kb / 16P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
BF1109_2015 JMNIC-BF1109_2015 Datasheet
120Kb / 16P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
logo
NXP Semiconductors
BF904 NXP-BF904 Datasheet
303Kb / 14P
   N-channel dual gate MOS-FETs
Rev. 06-13 November 2007
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1212_2015 JMNIC-BF1212_2015 Datasheet
136Kb / 15P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
logo
NXP Semiconductors
BF1101R-215 NXP-BF1101R-215 Datasheet
399Kb / 15P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
1999 May 14
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1109 JMNIC-BF1109_15 Datasheet
120Kb / 16P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
BF1211 JMNIC-BF1211_15 Datasheet
119Kb / 15P
   N-channel dual-gate MOS-FETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com