công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-7891 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NEC

tên linh kiện MC-7891
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs MULTI-CHIP MODULE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-7891 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NEC

  MC-7891 Datasheet HTML 1Page - NEC MC-7891 Datasheet HTML 2Page - NEC MC-7891 Datasheet HTML 3Page - NEC MC-7891 Datasheet HTML 4Page - NEC MC-7891 Datasheet HTML 5Page - NEC MC-7891 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
MC-7891
Caution
GaAs Products
This product uses gallium arsenide (GaAs).
GaAs vapor and powder are hazardous to human health if inhaled or ingested, so please observe
the following points.
• Follow related laws and ordinances when disposing of the product. If there are no applicable laws
and/or ordinances, dispose of the product as recommended below.
1. Commission a disposal company able to (with a license to) collect, transport and dispose of
materials that contain arsenic and other such industrial waste materials.
2. Exclude the product from general industrial waste and household garbage, and ensure that the
product is controlled (as industrial waste subject to special control) up until final disposal.
• Do not burn, destroy, cut, crush, or chemically dissolve the product.
• Do not lick the product or in any way allow it to enter the mouth.


Số phần tương tự - MC-7891

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
MC-7891 CEL-MC-7891 Datasheet
855Kb / 5P
   1 GHz CATV 19 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
Renesas Technology Corp
MC-7891 RENESAS-MC-7891 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2007
logo
California Eastern Labs
MC-7891-AZ CEL-MC-7891-AZ Datasheet
855Kb / 5P
   1 GHz CATV 19 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
Renesas Technology Corp
MC-7891-AZ RENESAS-MC-7891-AZ Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2007
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
MC-7891 JMNIC-MC-7891_15 Datasheet
64Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
More results

Mô tả tương tự - MC-7891

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
MC-7833 RENESAS-MC-7833 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7836 RENESAS-MC-7836 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2008
MC-7883 RENESAS-MC-7883 Datasheet
280Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2002
logo
NEC
MC-7881 NEC-MC-7881 Datasheet
39Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
MC-7883 NEC-MC-7883 Datasheet
39Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
logo
Renesas Technology Corp
MC-7832-HA RENESAS-MC-7832-HA Datasheet
264Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2007
MC-7845 RENESAS-MC-7845 Datasheet
195Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7846 RENESAS-MC-7846 Datasheet
195Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7891 RENESAS-MC-7891 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2007
MC-7893 RENESAS-MC-7893 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2005
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com