công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6442T bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6442T
Giải thích chi tiết về linh kiện  450 nA, 9 kHz Op Amp No Phase Reversal Analog Active Filters
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6442T bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Microchip Technology

Back Button MCP6442T Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP6442T Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP6442T Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP6442T Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP6442T Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP6442T Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP6442T Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP6442T Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP6442T Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 42 page
background image
MCP6441/2/4
DS22257B-page 10
© 2011 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, T
A = +25°C, VDD = +1.4V to +6.0V, VSS = GND, VCM = VDD/2, VOUT ≈ VDD/2,
VL = VDD/2, RL = 1 MΩ to VL and CL = 60 pF.
FIGURE 2-31:
Measured Input Current vs.
Input Voltage (below VSS).
FIGURE 2-32:
Channel-to-Channel
Separation vs. Frequency (MCP6442/4 only).
1.E-12
1.E-11
1.E-10
1.E-09
1.E-08
1.E-07
1.E-06
1.E-05
1.E-04
1.E-03
-1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0
Input Voltage (V)
1m
100µ
10µ
100n
10n
1n
100p
10p
1p
TA = -40°C
TA = +25°C
TA = +85°C
TA = +125°C
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
100
1000
10000
C
h
an
n
el
to
C
h
an
n
e
l
S
ep
ar
at
io
n
(d
B
)
Frequency (Hz)
100
1k
Input Referred
1k
100
10k


Số phần tương tự - MCP6442T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6442 MICROCHIP-MCP6442 Datasheet
2Mb / 46P
   450 nA, 9 kHz Op Amp
11/29/11
More results

Mô tả tương tự - MCP6442T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6441 MICROCHIP-MCP6441 Datasheet
635Kb / 30P
   450 nA, 9 kHz Op Amp
2010
MCP6441 MICROCHIP-MCP6441_12 Datasheet
2Mb / 46P
   450 nA, 9 kHz Op Amp
11/29/11
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4526 MAXIM-MAX4526 Datasheet
111Kb / 12P
   Phase-Reversal Analog Switches
Rev 0; 12/96
MAX4528 MAXIM-MAX4528 Datasheet
152Kb / 12P
   Low-Voltage, Phase-Reversal Analog Switch
Rev 0; 1/98
logo
Microchip Technology
MCP6421 MICROCHIP-MCP6421 Datasheet
2Mb / 34P
   4.4 關A, 90 kHz Op Amp
2013
logo
Analog Devices
AD846 AD-AD846 Datasheet
513Kb / 12P
   450 V/us, Precision, Current-Feedback Op Amp
REV. C
AD846 AD-AD846_15 Datasheet
311Kb / 12P
   450 V/ms, Precision, Current-Feedback Op Amp
REV. B
logo
Microchip Technology
MCP6281 MICROCHIP-MCP6281 Datasheet
580Kb / 32P
   450 UA, 5 MHz Rail-to-Rail Op Amp
2004
logo
Oscilent Corporation
730-450-AW OSCILENT-730-450-AW Datasheet
138Kb / 2P
   450 KHz 6 Element
733-450-AU OSCILENT-733-450-AU Datasheet
137Kb / 2P
   450 KHz 4 Element
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com