công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC7958 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LC7958
Giải thích chi tiết về linh kiện  64-Bit LED Driver for 300 dpi Printers
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC7958 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC7958 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC7958 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC7958 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC7958 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC7958 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC7958 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC7958 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC7958 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC7958 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
LC7958NC
6585-6/11
Function Table
1. Shift Register and Latch Blocks
SEL
CLOCK1
LOAD1
Shift register
Latch
Falling
edge
-
DATA load and DATA
shift
-
Rising edge
-
DATA keep
-
-
High
-
DATA load
High
-
Low
-
DATA keep
Falling
edge
-
DATA load and DATA
shift
-
Rising edge
-
DATA keep
-
-
Low
-
DATA load
Low
-
High
-
DATA keep
2. Output Block
STROBE
SI
DO output
High
×”
OFF
Low
Low
OFF
Low
High
ON
Note 1: "
×": don’t care
Establishment of Output Current
MODE
ADJ(+)
ADJ(-)
Current control
resistance
IOH(typ)
1
Low
Low
Built in (RINT)
VREF/RINT
× 10
2
Low
High
Built in (RINT)
VREF/RINT
× 10 × 0.94
3
High
Low
Built in (RINT)
VREF/RINT
× 10 × 1.06
Note 2: RINT(TYP) = 3.61 k
*Complement explanation
Here shows the general usage of the modes 1 to 3 as follows.
MODE 1 is set by connecting the ADJ(+) and ADJ(-) terminals with VSS. In the MODE1 state, by cutting the
bonding wire connected with ADJ(+) or ADJ(-), the IC enters the MODE2 or MODE3, respectively. The current in
MODE1 can be corrected by about –6 % or +6 % in MODE2 or MODE3, respectively.


Số phần tương tự - LC7958

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
LC790Z SEOUL-LC790Z Datasheet
390Kb / 12P
   GREEN OVAL LAMP LED
LC791 SEOUL-LC791 Datasheet
376Kb / 14P
   INFRARED LAMP LED
LC791 SEOUL-LC791 Datasheet
360Kb / 13P
   CYAN LAMP LED
LC791 SEOUL-LC791 Datasheet
392Kb / 14P
   RED OVAL LAMP LED
LC791 SEOUL-LC791 Datasheet
392Kb / 14P
   RED OVAL LAMP LED
More results

Mô tả tương tự - LC7958

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silan Microelectronics ...
SC16426 SILAN-SC16426 Datasheet
584Kb / 6P
   64-BIT LED STATIC DRIVER
logo
Rohm
BD64550EFV ROHM-BD64550EFV_1 Datasheet
403Kb / 17P
   System Driver for Ink Jet Printers
logo
Seiko Instruments Inc
S-4611A SII-S-4611A Datasheet
279Kb / 4P
   64-bit THERMAL HEAD DRIVER
S-4620A SII-S-4620A Datasheet
273Kb / 4P
   64-bit THERMAL HEAD DRIVER
S-4630A SII-S-4630A Datasheet
266Kb / 4P
   64-bit THERMAL HEAD DRIVER
logo
NEC
UPD16344 NEC-UPD16344 Datasheet
96Kb / 16P
   64-BIT AC-PDP DRIVER
logo
Seiko Instruments Inc
S-4610A SII-S-4610A Datasheet
284Kb / 4P
   64-bit THERMAL HEAD DRIVER
logo
Integral Corp.
IND16337 INTEGRAL-IND16337 Datasheet
324Kb / 9P
   64-BIT AC-PDP DRIVER
logo
NEC
UPD16337 NEC-UPD16337 Datasheet
102Kb / 16P
   64-BIT AC-PDP DRIVER
logo
Seiko Instruments Inc
S-4640A SII-S-4640A Datasheet
289Kb / 5P
   64-bit THERMAL HEAD DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com